công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF33 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SMF33
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated TVS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JUXING [Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.trr-jx.com
Logo JUXING - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

SMF33 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

  SMF33 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMF33 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMF33 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMF33 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TVS: SMF5.0 thru SMF170A
Glass Passivated TVS
Electrical Characteristics(TA = 25 °C unless otherwise noted)
Test
Current
Stand-
off
Voltage
IT (mA) VWM (V)
1.0
33
1.0
33
1.0
36
1.0
36
1.0
40
1.0
40
1.0
43
1.0
43
1.0
45
1.0
45
1.0
48
1.0
48
1.0
51
1.0
51
1.0
54
1.0
54
1.0
58
1.0
58
1.0
60
1.0
60
1.0
64
1.0
64
1.0
70
1.0
70
1.0
75
1.0
75
1.0
78
1.0
78
1.0
85
1.0
85
1.0
90
1.0
90
1.0
100
1.0
100
1.0
110
1.0
110
1.0
120
1.0
120
1.0
130
1.0
130
1.0
150
1.0
150
1.0
160
1.0
160
1.0
170
1.0
170
Notes:
(1) For bi-directional devices, use suffix C or CA (e.g. SMF5.0C, SMF5.0CA). Electrical characteristics apply in both directions.
(2) IT pulse test:tp≤5.0mS
(3) Surge current waveform 10 / 1000 μS.
(4) For bidirectional types with VWM of 10 volts and less, the ID limit is doubled.
ML
MM
MN
MP
MQ
MR
MS
MT
TRR House
No.
Marking
Code
Breakdown Voltage at IT
(2)
V(BR) (V)
Maximum
Reverse
Leakage
at VWM
(4)
Maximum
Peak Pulse
Surge
Current
(3)
Maximum
Clamping
Voltage
at IPPM
Max
ID (µA)
IPPM (A)
VC (V)
SMF33
36.70
44.90
1.0
3.45
59.0
UNI
UNI
Min
SMF33A
36.70
40.60
MU
SMF36A
40.00
44.20
SMF40
SMF40A
49.10
SMF36
40.00
48.90
1.0
44.40
1.0
3.80
53.3
3.06
64.3
1.0
3.40
58.1
44.40
54.30
1.0
2.80
71.4
1.0
2.90
69.4
1.0
1.0
3.10
64.5
2.60
76.7
SMF43
47.80
58.40
1.0
SMF43A
47.80
52.80
MX
SMF45
50.00
61.10
SMF48
SMF48A
58.90
53.30
2.55
80.3
SMF45A
50.00
55.30
MW
MV
1.0
2.80
72.7
53.30
65.10
1.0
2.35
85.5
1.0
2.40
82.4
MY
1.0
2.60
77.4
2.16
91.1
SMF51
56.70
69.30
1.0
SMF51A
56.70
62.70
ND
SMF54
60.00
73.30
MZ
1.0
2.10
96.3
SMF54A
60.00
66.30
NE
1.0
2.30
87.1
SMF58
64.40
78.70
1.0
2.00
103
NF
SMF58A
64.40
71.20
NG
1.0
2.20
93.6
SMF60
66.70
81.50
1.0
1.90
107
NH
SMF60A
66.70
73.70
NK
1.0
2.10
96.8
SMF64
71.10
86.90
1.0
1.79
114
NL
SMF64A
71.10
78.60
NM
1.0
2.00
103
SMF70
77.80
95.10
1.0
1.65
125
NN
SMF70A
77.80
86.00
NP
1.0
1.80
113
SMF75
83.30
102.0
1.0
1.55
134
NQ
SMF75A
83.30
92.10
NR
1.0
1.70
121
SMF78
86.70
106.0
1.0
1.45
139
NS
SMF78A
86.70
95.80
NT
1.0
1.60
126
SMF85
94.40
115.0
1.0
1.34
151
NU
SMF85A
94.40
104.0
NV
1.0
1.50
137
SMF90
100.0
122.0
1.0
1.30
160
NW
SMF90A
100.0
111.0
NX
1.0
1.40
146
SMF100
111.0
136.0
1.0
1.14
179
NY
SMF100A
111.0
123.0
NZ
1.0
1.30
162
SMF110
122.0
149.0
1.0
1.04
196
PD
SMF110A
122.0
135.0
PE
1.0
1.20
177
SMF120
133.0
163.0
1.0
0.95
214
PF
SMF120A
133.0
147.0
PG
1.0
1.00
193
SMF130
144.0
176.0
1.0
0.89
231
PH
SMF130A
144.0
159.0
PK
1.0
1.00
209
SMF150
167.0
204.0
1.0
0.75
268
PL
SMF150A
167.0
185.0
PM
1.0
0.80
243
SMF160
178.0
218.0
1.0
0.75
287
PN
SMF160A
178.0
197.0
PP
1.0
0.80
259
SMF170
189.0
231.0
1.0
0.65
304
PQ
1.0
0.70
275
SMF170A
189.0
209.0
PR
http://www.trr-jx.com


Số phần tương tự - SMF33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SMF33 LITTELFUSE-SMF33 Datasheet
995Kb / 4P
   SMF3.3 is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events
logo
Microdiode Electronics ...
SMF33(C)A CHENDA-SMF33(C)A Datasheet
579Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
GS Yuasa Battery Sales ...
SMF334 GSYUASABATTERY-SMF334 Datasheet
318Kb / 1P
   Capacity (20-hour) 95Ah
SMF335 GSYUASABATTERY-SMF335 Datasheet
322Kb / 1P
   Capacity (20-hour) 95Ah
logo
Vishay Siliconix
SMF33A VISHAY-SMF33A Datasheet
148Kb / 7P
   Surface-Mount ESD Protection Diodes
01-Jan-2022
More results

Mô tả tương tự - SMF33

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Juxing Electr...
1.5SMC6.8A JUXING-1.5SMC6.8A Datasheet
807Kb / 4P
   Glass Passivated TVS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
30KPA28A LUGUANG-30KPA28A Datasheet
114Kb / 2P
   Glass Passivated Junction TVS
15KPA17A LUGUANG-15KPA17A Datasheet
114Kb / 2P
   Glass Passivated Junction TVS
20KPA20A LUGUANG-20KPA20A Datasheet
116Kb / 2P
   Glass Passivated Junction TVS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
GBU10005 HY-GBU10005 Datasheet
91Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED GLASS PASSIVATED
KBP2005G HY-KBP2005G_17 Datasheet
143Kb / 3P
   GLASS PASSIVATED GLASS PASSIVATED
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
EGP15A TAYCHIPST-EGP15A Datasheet
2Mb / 2P
   INTERED GLASS PASSIVATED INTERED GLASS PASSIVATED
logo
SynSemi, Inc.
GN3A SYNSEMI-GN3A Datasheet
40Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION GLASS PASSIVATED JUNCTION
logo
EIC discrete Semiconduc...
GBU8A EIC-GBU8A Datasheet
168Kb / 2P
   Glass Passivated
GBU8005 EIC-GBU8005 Datasheet
64Kb / 2P
   Glass Passivated
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com