công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTBC7N10N3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTBC7N10N3
Giải thích chi tiết về linh kiện  100V N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTBC7N10N3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTBC7N10N3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTBC7N10N3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTBC7N10N3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTBC7N10N3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTBC7N10N3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTBC7N10N3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTBC7N10N3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTBC7N10N3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTBC7N10N3 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C886N3
Issued Date : 2012.11.14
Revised Date :
Page No. : 5/9
MTBC7N10N3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Maximum Safe Operating Area
0.001
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-Source Voltage(V)
DC
10ms
100ms
1ms
100μs
TA=25°C, Tj=150°C,
VGS=10V, RθJA=125°C/W
Single Pulse
RDS(ON)
Limited
Maximum Drain Current vs JunctionTemperature
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
25
50
75
100
125
150
175
Tj, Junction Temperature(°C)
TA=25°C, VGS=10V
Power Derating Curve
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
50
100
150
200
TA, Ambient Temperature(℃)
Mounted on a ceramic board
(30×30×0.8mm)
Single Pulse Maximum Power Dissipation
0
10
20
30
40
50
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Pulse Width(s)
TJ(MAX)=150°C
TA=25°C
θJA=125°C/W


Số phần tương tự - MTBC7N10N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTBC7N10K3 CYSTEKEC-MTBC7N10K3 Datasheet
718Kb / 10P
   100V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTBC7N10K3-0-BM-G CYSTEKEC-MTBC7N10K3-0-BM-G Datasheet
718Kb / 10P
   100V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTBC7N10K3-0-TB-G CYSTEKEC-MTBC7N10K3-0-TB-G Datasheet
718Kb / 10P
   100V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTBC7N10N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTN7478Q8 CYSTEKEC-MTN7478Q8 Datasheet
392Kb / 9P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LN7303DT1WG LRC-LN7303DT1WG Datasheet
509Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
LN73023DT1WG LRC-LN73023DT1WG Datasheet
1Mb / 6P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
LNB8303DT0AG LRC-LNB8303DT0AG Datasheet
849Kb / 6P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS17N03Q8 BWTECH-MS17N03Q8 Datasheet
352Kb / 4P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB17N03Q8 CYSTEKEC-MTB17N03Q8 Datasheet
327Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
MTB55N06Q8 CYSTEKEC-MTB55N06Q8 Datasheet
325Kb / 9P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LNB8304RDT0AG LRC-LNB8304RDT0AG Datasheet
412Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
logo
Wuxi U-NIKC Semiconduct...
P2206BV UNIKC-P2206BV Datasheet
795Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LN7304DT1WG LRC-LN7304DT1WG Datasheet
548Kb / 5P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com