công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB90P06Q8 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB90P06Q8
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB90P06Q8 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB90P06Q8 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB90P06Q8 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB90P06Q8 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB90P06Q8 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB90P06Q8 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB90P06Q8 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB90P06Q8 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB90P06Q8 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB90P06Q8 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C733Q8
Issued Date : 2011.03.30
Revised Date : 2012.03.01
Page No. : 1/9
MTB90P06Q8
CYStek Product Specification
P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB90P06Q8
BVDSS
-60V
ID
-5A
69 mΩ typ.
RDSON@VGS=-10V, ID=-5A
92 mΩ typ.
RDSON@VGS=-4.5V, ID=-3A
Description
The MTB90P06Q8 is a P-channel enhancement-mode MOSFET, providing the designer with the best
combination of fast switching, ruggedized device design, low on-resistance and cost effectiveness.
The SOP-8 package is universally preferred for all commercial-industrial surface mount applications
and suited for low voltage applications such as DC/DC converters.
Features
• Simple drive requirement
• Low on-resistance
• Fast switching speed
• Pb-free and Halogen-free package
Equivalent Circuit
Outline
MTB90P06Q8
SOP-8
G:Gate
S:Source
D:Drain


Số phần tương tự - MTB90P06Q8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB90P06J3 CYSTEKEC-MTB90P06J3 Datasheet
305Kb / 7P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB90P06Q8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTP4835L3 CYSTEKEC-MTP4835L3 Datasheet
342Kb / 8P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB60P06E3 CYSTEKEC-MTB60P06E3 Datasheet
268Kb / 7P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTP9006E3 CYSTEKEC-MTP9006E3 Datasheet
257Kb / 6P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB7D0P03J3 CYSTEKEC-MTB7D0P03J3 Datasheet
464Kb / 9P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB25P06FP CYSTEKEC-MTB25P06FP Datasheet
346Kb / 8P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB12P04J3 CYSTEKEC-MTB12P04J3 Datasheet
343Kb / 7P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTEF1P15L3 CYSTEKEC-MTEF1P15L3 Datasheet
290Kb / 8P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTP4060J3 CYSTEKEC-MTP4060J3 Datasheet
326Kb / 8P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB25P06J3 CYSTEKEC-MTB25P06J3 Datasheet
290Kb / 9P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB45P03Q8 CYSTEKEC-MTB45P03Q8 Datasheet
364Kb / 8P
   P-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com