công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N302-003 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện N302-003
Giải thích chi tiết về linh kiện  Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/SC), 1M (3-ft.)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

N302-003 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  N302-003 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers N302-003 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers N302-003 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
INPUT
Cable Length (m)
1
UPC ASSIGNMENT
Unit Carton UPC#
037332098986
PHYSICAL
Color
Orange
Style
Fiber Optic
CONNECTIONS
Connector A
LC
Connector B
SC
Connector C
LC
Connector D
SC
Number of Connectors
4
CERTIFICATIONS
Certifications
ROHS
WARRANTY
Product Warranty Period (Worldwide)
Lifetime limited warranty
Related Items
Optional Products
Model Number
Description
Qty.
N302-003
1M (3-ft.) Duplex MMF 62.5/125 Patch Cable
(ST/ST)
1
N304-003
1M (3-ft.) Duplex MMF 62.5/125 Patch Cable
(SC/ST)
1
N306-003
1M (3-ft.) Duplex MMF 62.5/125 Patch Cable
(SC/SC)
1
2 / 3


Số phần tương tự - N302-003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N302-003 TRIPPLITE-N302-003 Datasheet
160Kb / 3P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (ST/ST), 1M (3-ft.)
More results

Mô tả tương tự - N302-003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N316-01M TRIPPLITE-N316-01M Datasheet
156Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/SC), 1M (3-ft.)
N306-003 TRIPPLITE-N306-003 Datasheet
164Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (SC/SC), 1M (3-ft.)
N306003 TRIPPLITE-N306003 Datasheet
496Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-SC), 1M (3-ft)
N320-01M TRIPPLITE-N320-01M Datasheet
167Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/LC), 1M (3-ft.)
N32001M TRIPPLITE-N32001M Datasheet
495Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-LC), 1M (3-ft.)
N304-003 TRIPPLITE-N304-003 Datasheet
164Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (SC/ST), 1M (3-ft.)
N304003 TRIPPLITE-N304003 Datasheet
492Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (SC-ST), 1M (3-ft)
N310-003 TRIPPLITE-N310-003 Datasheet
158Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (MTRJ/SC), 1M (3-ft.)
N32001MRD TRIPPLITE-N32001MRD Datasheet
478Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5-125 Fiber Patch Cable (LC-LC) - Red, 1M (3-ft.)
N320-01M-RD TRIPPLITE-N320-01M-RD Datasheet
158Kb / 2P
   Duplex Multimode 62.5/125 Fiber Patch Cable (LC/LC) - Red, 1M (3-ft.)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com