công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB032P06V8 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB032P06V8
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB032P06V8 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB032P06V8 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C924V8
Issued Date : 2013.06.06
Revised Date :
Page No. : 1/9
MTB032P06V8
CYStek Product Specification
P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB032P06V8 BVDSS
-60V
ID
-25A
RDSON@VGS=10V, ID=-6A
29mΩ(typ)
RDSON@VGS=-4.5V, ID=-4A
33mΩ(typ)
Description
The MTB032P06V8 is a P-channel enhancement-mode MOSFET, providing the designer with the best
combination of fast switching, ruggedized device design, low on-resistance and cost effectiveness.
Features
• Simple drive requirement
• Low on-resistance
• Fast switching speed
• Pb-free lead plating and halogen-free package
Equivalent Circuit
Outline
Ordering Information
Device
Package
Shipping
MTB032P06V8-0-T1-G
DFN3×3
(Pb-free lead plating and halogen-free package)
3000 pcs / Tape & Reel
DFN3×3
MTB032P06V8
Pin 1
G:Gate S:Source D:Drain


Số phần tương tự - MTB032P06V8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB032P06AV8 CYSTEKEC-MTB032P06AV8 Datasheet
458Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB032P06V8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GP4953 GTM-GP4953 Datasheet
301Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4913 GTM-GSS4913 Datasheet
290Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4955 GTM-GSS4955 Datasheet
350Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com