công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB032P06V8 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB032P06V8
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB032P06V8 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB032P06V8 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB032P06V8 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C924V8
Issued Date : 2013.06.06
Revised Date :
Page No. : 4/9
MTB032P06V8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics
Typical Output Characteristics
0
5
10
15
20
25
30
35
40
02
4
68
10
-VDS, Drain-Source Voltage(V)
-VGS=3V
10V, 9V, 8V, 7V, 6V, 5V, 4V
-VGS=2V
Brekdown Voltage vs Ambient Temperature
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=-250μA,
VGS=0V
Static Drain-Source On-State resistance vs Drain Current
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
-ID, Drain Current(A)
VGS=-10V
VGS=-2.5V
VGS=-4.5V
VGS=-2V
Reverse Drain Current vs Source-Drain Voltage
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
04
8
12
16
2
-IDR, Reverse Drain Current (A)
0
Tj=25°C
Tj=150°C
VGS=0V
Static Drain-Source On-State Resistance vs Gate-Source
Voltage
0
20
40
60
80
100
120
02
4
6
8
10
Drain-Source On-State Resistance vs Junction Tempearture
0
10
20
30
40
50
60
-60
-20
20
60
100
140
180
Tj, Junction Temperature(°C)
VGS=-10V, ID=-6A
RDS(ON)@Tj=25°C : 25 mΩ typ.
-VGS, Gate-Source Voltage(V)
ID=-6A


Số phần tương tự - MTB032P06V8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB032P06AV8 CYSTEKEC-MTB032P06AV8 Datasheet
458Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB032P06V8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GP4953 GTM-GP4953 Datasheet
301Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4913 GTM-GSS4913 Datasheet
290Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4955 GTM-GSS4955 Datasheet
350Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com