công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P-UE78-B1126 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện P-UE78-B1126
Giải thích chi tiết về linh kiện  SFP STACKED COMBO WITH PRESS FIT PINS CONNECTOR AND CAGE)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

P-UE78-B1126 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Amphenol Corporation

  P-UE78-B1126 Datasheet HTML 1Page - Amphenol Corporation P-UE78-B1126 Datasheet HTML 2Page - Amphenol Corporation P-UE78-B1126 Datasheet HTML 3Page - Amphenol Corporation P-UE78-B1126 Datasheet HTML 4Page - Amphenol Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
15.25±0.10
±0.10
25.80
16.50±0.10
A
A
DESIGNED
D
C
B
A
A
B
C
D
Amphenol Canada Corp.
REF.
SCALE
SIZE
PROJECT
DWG. NO.
A3
SHEET
REV.
2012/05/18
J.SI
(CONNECTOR AND CAGE)
DATE
APPROVALS
DRAWN
CHECKED
QA APPD
IE APP'D
DWG APP'D
WITH PRESS FIT PINS
SFP STACKED COMBO
TOLERANCES ARE:
DECIMALS
ANGLES
2012/05/18
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
Grace.L
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
X
1
0.15
MATERIAL AND FINISH
DO NOT SCALE DRAWING
1
2
3
4
5
6
8
8
7
6
5
4
32
1
REVISIONS
REV.
DESCRIPTION
DATE
APPROVED
ECN
2012/05/18
3 OF 4
OR USED FOR MANUFACTURING PUPOSES WITHOUT PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.
TITLE
2:1
A
7
CODE IDENT. NO.
03554
A
INITIAL RELEASE
J.SI
2012/05/18
P-UE78-B1126-00XX1
N/A
X.X 0.25
X.XX
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE
J.SI
RECOMMENDED BEZEL DESIGN
SECTION A-A
SCALE 2 : 1
FRONT PANEL
±0.30
(TOP OF PCB ABOVE PANEL CUTOUT)
3.50
0.10 -0.08
+0.10
1.70±0.90


Số phần tương tự - P-UE78-B1126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol Corporation
P-UE78-B1126-00XX1 AMPHENOL-P-UE78-B1126-00XX1 Datasheet
183Kb / 4P
   SEE AMPHENOL PART NUMBER
More results

Mô tả tương tự - P-UE78-B1126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol Corporation
P-U77-A1618-2X0X AMPHENOL-P-U77-A1618-2X0X Datasheet
341Kb / 5P
   SFP 1X1 CAGE WITH 8 PRESS FIT / 12 EMI PINS
logo
Tyco Electronics
2007492-5 MACOM-2007492-5 Datasheet
878Kb / 4P
   CAGE AND PT CONNECTOR ASSEMBLY, WITH EMI SPRINGS, PRESS FIT, 2X1, STACKED SFP
logo
Molex Electronics Ltd.
0747540102 MOLEX1-0747540102 Datasheet
43Kb / 1P
   SFP Cage, Single Port, EMI Spring Fingers, 2.28mm Press Fit Pins
logo
Tyco Electronics
1367629-1 MACOM-1367629-1 Datasheet
408Kb / 4P
   CAGE ASSEMBLY 20 PRESS FIT , SFP
logo
Molex Electronics Ltd.
74754-0101 MOLEX-74754-0101 Datasheet
50Kb / 3P
   SFP Plus (SFP) Cage, Single Port, Spring Finger Bezel Gasket, 3.05mm Press Fit Pins
0747370005 MOLEX1-0747370005 Datasheet
35Kb / 1P
   SFP One Piece Cage, EMI Shielding, 3.05mm Press-Fit Tails, with Flat EMI Pins
0747540101 MOLEX1-0747540101 Datasheet
43Kb / 1P
   SFP Cage, Single Port, Spring Finger Bezel Gasket, 3.05mm Press Fit Pins
0747540215 MOLEX1-0747540215 Datasheet
44Kb / 1P
   SFP Cage, 1-by-2 Ganged, Elastomer Bezel Gasket, 3.05mm Press Fit Pins
0747540610 MOLEX1-0747540610 Datasheet
44Kb / 1P
   SFP Cage, 1-by-6 Ganged, Elastomer Bezel Gasket, 3.05mm Press Fit Pins
0747540220 MOLEX1-0747540220 Datasheet
45Kb / 1P
   SFP Cage, 1-by-2 Ganged, 3.05mm Press Fit Pins, Underbelly Spring Fingers
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com