công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB04N03J3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB04N03J3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB04N03J3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB04N03J3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB04N03J3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB04N03J3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB04N03J3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB04N03J3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB04N03J3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB04N03J3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB04N03J3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB04N03J3 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C789J3
Issued Date : 2011.12.12
Revised Date : 2013.12.26
Page No. : 5/11
MTB04N03J3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Threshold Voltage vs Junction Tempearture
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
-60
-20
20
60
100
140
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=250μA
Capacitance vs Drain-to-Source Voltage
100
1000
10000
0.1
1
10
100
VDS, Drain-Source Voltage(V)
C oss
Ciss
Crss
Forward Transfer Admittance vs Drain Current
0.01
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
100
ID, Drain Current(A)
VDS=10V
Pulsed
Ta=25°C
Gate Charge Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
20406080
100
120
Total Gate Charge---Qg(nC)
VDS=15V
ID=40A
Maximum Safe Operating Area
0.1
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
100
VDS, Drain-Source Voltage(V)
DC
10ms
100ms
1ms
100μs
10μs
RDS(ON) Limit
Maximum Drain Current vs Case Temperature
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
25
50
75
100
125
150
175
TC, Case Temperature(°C)


Số phần tương tự - MTB04N03J3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB04N03AQ8 CYSTEKEC-MTB04N03AQ8 Datasheet
325Kb / 9P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB04N03E3 CYSTEKEC-MTB04N03E3 Datasheet
304Kb / 7P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB04N03F3 CYSTEKEC-MTB04N03F3 Datasheet
413Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB04N03H8 CYSTEKEC-MTB04N03H8 Datasheet
339Kb / 11P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB04N03Q8 CYSTEKEC-MTB04N03Q8 Datasheet
317Kb / 9P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB04N03J3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
MSAFA75N10C MICROSEMI-MSAFA75N10C Datasheet
83Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
GTM CORPORATION
GP9973 GTM-GP9973 Datasheet
335Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE85T03 GTM-GE85T03 Datasheet
246Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE88L02 GTM-GE88L02 Datasheet
253Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com