công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB02N03H8 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB02N03H8
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB02N03H8 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

Back Button MTB02N03H8 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB02N03H8 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB02N03H8 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB02N03H8 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB02N03H8 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB02N03H8 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB02N03H8 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB02N03H8 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. MTB02N03H8 Datasheet HTML 10Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C575H8
Issued Date : 2012.05.09
Revised Date :2012.11.12
Page No. : 6/11
MTB02N03H8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Capacitance vs Drain-to-Source Voltage
100
1000
10000
0.1
1
10
100
VDS, Drain-Source Voltage(V)
C oss
Ciss
Crss
Threshold Voltage vs Junction Tempearture
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-60
-20
20
60
100
140
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=250μA
Forward Transfer Admittance vs Drain Current
0.01
0.1
1
10
100
0.001
0.01
0.1
1
10
100
ID, Drain Current(A)
VDS=10V
Pulsed
Ta=25°C
Gate Charge Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
2040
6080
100
Total Gate Charge---Qg(nC)
ID=30A
VDS=15V
VDS=10V
VDS=5V
Maximum Safe Operating Area
0.1
1
10
100
1000
0.01
0.1
1
10
100
VDS, Drain-Source Voltage(V)
DC
10ms
100ms
1ms
100μs
1s
RDS(ON) Limit
Maximum Drain Current vs Case Temperature
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
25
50
75
100
125
150
175
TC, Case Temperature(°C)


Số phần tương tự - MTB02N03H8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB02N03J3 CYSTEKEC-MTB02N03J3 Datasheet
286Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB02N03Q8 CYSTEKEC-MTB02N03Q8 Datasheet
318Kb / 9P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB02N03H8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB30N06V8 CYSTEKEC-MTB30N06V8 Datasheet
330Kb / 9P
   N -Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTN4402Q8 CYSTEKEC-MTN4402Q8 Datasheet
315Kb / 9P
   N -Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTN6515F3 CYSTEKEC-MTN6515F3 Datasheet
318Kb / 8P
   N -Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB02N03Q8 CYSTEKEC-MTB02N03Q8 Datasheet
318Kb / 9P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTD55N10Q8 CYSTEKEC-MTD55N10Q8 Datasheet
379Kb / 9P
   N -Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB13N03Q8 CYSTEKEC-MTB13N03Q8 Datasheet
327Kb / 8P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB1D7N03ATH8 CYSTEKEC-MTB1D7N03ATH8 Datasheet
427Kb / 9P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB4D0N03BV8 CYSTEKEC-MTB4D0N03BV8 Datasheet
459Kb / 9P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTB11N03BQ8 CYSTEKEC-MTB11N03BQ8 Datasheet
405Kb / 9P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
MTA3D0N01H8 CYSTEKEC-MTA3D0N01H8 Datasheet
564Kb / 10P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com