công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF2805STRLPBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF2805STRLPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Industrial Motor Drive
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2805STRLPBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRF2805STRLPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2805STRLPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2805STRLPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2805STRLPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2805STRLPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2805STRLPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2805STRLPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2805STRLPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF2805STRLPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRF2805S/LPbF
6
www.irf.com
QG
QGS
QGD
VG
Charge
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
10 V
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 14. Threshold Voltage Vs. Temperature
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
1.0
2.0
3.0
4.0
ID = 250µA
25
50
75
100
125
150
175
0
200
400
600
800
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
42.5A
73.5A
104A


Số phần tương tự - IRF2805STRLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF2805S IRF-IRF2805S Datasheet
224Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF2805S ISC-IRF2805S Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF2805SPBF IRF-IRF2805SPBF Datasheet
306Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRF2805SPBF IRF-IRF2805SPBF Datasheet
337Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2805SPBF IRF-IRF2805SPBF_15 Datasheet
337Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

Mô tả tương tự - IRF2805STRLPBF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRD3CH9DB6 IRF-IRD3CH9DB6 Datasheet
218Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRGB4715DPBF IRF-IRGB4715DPBF Datasheet
657Kb / 12P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH16DB6 IRF-IRD3CH16DB6 Datasheet
235Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH42DB6 IRF-IRD3CH42DB6 Datasheet
187Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH5DB6 IRF-IRD3CH5DB6 Datasheet
220Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRGR4607DPBF IRF-IRGR4607DPBF Datasheet
838Kb / 16P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH24DB6 IRF-IRD3CH24DB6 Datasheet
186Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH31DB6 IRF-IRD3CH31DB6 Datasheet
217Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRD3CH53DB6 IRF-IRD3CH53DB6 Datasheet
220Kb / 6P
   Industrial Motor Drive
IRGP4660DPBF IRF-IRGP4660DPBF Datasheet
348Kb / 12P
   INDUSTRIAL MOTOR DRIVE, INVERTERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com