công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM7912E3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện LM7912E3
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

LM7912E3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  LM7912E3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. LM7912E3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. LM7912E3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. LM7912E3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. LM7912E3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C536E3
Issued Date : 2003.04.08
Revised Date :2010.05.21
Page No. : 3/5
LM7912E3
CYStek Product Specification
Characteristic Curves
Average Case Power Dissipation as A Function
of Ambient Temperauture
0.1
1
10
100
25
50
75
100
125
150
Ambient Temperature (ºC)
Peak Output Current as A Function of Input-
Output Differentail Voltage
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
Input-Output Voltage Differential
Ripple Rejection as A Function of Frequency
0
20
40
60
80
100
10
100
1000
10000
100000
Frequency
Ripple Rejection as A Function of Output
Voltage
40
50
60
70
80
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Output Voltage
Output Voltage as A Function of Junction
Temperature
6.06
6.1
6.14
6.18
6.22
6.26
-25
0
25
50
75
100
125
175
Junction Temperature (ºC)


Số phần tương tự - LM7912E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM7912 NSC-LM7912 Datasheet
167Kb / 10P
   LM79XX Series 3-Terminal Negative Regulators
LM7912 NSC-LM7912 Datasheet
167Kb / 10P
   LM79XX Series 3-Terminal Negative Regulators
logo
Unisonic Technologies
LM7912 UTC-LM7912 Datasheet
70Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
List of Unclassifed Man...
LM7912 ETC-LM7912 Datasheet
50Kb / 6P
   3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Seme LAB
LM7912 SEME-LAB-LM7912 Datasheet
87Kb / 6P
   1.5 AMP NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM7912E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SJ79XX SECOS-SJ79XX Datasheet
457Kb / 5P
   3-Terminal Negative Voltage Regulator
SM79L06 SECOS-SM79L06 Datasheet
340Kb / 2P
   3-Terminal Negative Voltage Regulator
SM79L18 SECOS-SM79L18 Datasheet
356Kb / 2P
   3-Terminal Negative Voltage Regulator
SI79XXA SECOS-SI79XXA Datasheet
466Kb / 5P
   3-Terminal Negative Voltage Regulator
logo
New Japan Radio
NJM7906FA NJRC-NJM7906FA Datasheet
426Kb / 7P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Cystech Electonics Corp...
PL7909XE3 CYSTEKEC-PL7909XE3 Datasheet
144Kb / 4P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
PL7915XE3 CYSTEKEC-PL7915XE3 Datasheet
144Kb / 4P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
PL7908XE3 CYSTEKEC-PL7908XE3 Datasheet
149Kb / 4P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
S79LXX SECOS-S79LXX Datasheet
720Kb / 5P
   3-Terminal Negative Voltage Regulator
logo
Cystech Electonics Corp...
PL7905XE3 CYSTEKEC-PL7905XE3 Datasheet
144Kb / 4P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
List of Unclassifed Man...
NJM79L05UA-TE1 ETC2-NJM79L05UA-TE1 Datasheet
246Kb / 7P
   3-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com