công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317F3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện LM317F3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Three Terminal Adjustable Output
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

LM317F3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

  LM317F3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. LM317F3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. LM317F3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. LM317F3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. LM317F3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. LM317F3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. LM317F3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. LM317F3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. LM317F3 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C513F3
Issued Date : 2003.05.24
Revised Date :2010.07.22
Page No. : 5/11
LM317F3
CYStek Product Specification
Fig 2. Load Regulation and ∆IAdj/Load test circuit
Vo(min load)-Vo(max load)
Load Regulation(mV)=Vo(min load)-Vo(max load)
Load Regulation(%Vo)=
×
100
Vo(min load)
Pulse testing required.
1% Duty Cycle is suggested.
To calculate R2: Vout=ISETR2+1.250V
Assume ISET=5.25mA
Fig 3. Standard Test Circuit


Số phần tương tự - LM317F3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM317F HTC-LM317F Datasheet
93Kb / 3P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR (POSITIVE)
LM317F HTC-LM317F Datasheet
106Kb / 3P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR (POSITIVE)
More results

Mô tả tương tự - LM317F3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eorex Corporation
EP1017 EOREX-EP1017 Datasheet
376Kb / 8P
   THREE-TERMINAL ADJUSTABLE OUTPUT POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM317L HMSEMI-HM317L Datasheet
484Kb / 4P
   Three-terminal adjustable output positive voltage regulator
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK317 KODENSHI-KK317 Datasheet
195Kb / 4P
   THREE-TERMINAL ADJUSTABLE OUTPUT POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
LM317LA3 CYSTEKEC-LM317LA3 Datasheet
353Kb / 12P
   Three Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulators
PL317E3 CYSTEKEC-PL317E3 Datasheet
193Kb / 9P
   Three Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulators
logo
List of Unclassifed Man...
EP1017 ETC2-EP1017 Datasheet
376Kb / 8P
   THREE-TERMINAL ADJUSTABLE OUTPUT POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
PL317F3 CYSTEKEC-PL317F3 Datasheet
191Kb / 9P
   Three Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulators
logo
IK Semicon Co., Ltd
IL317 IKSEMICON-IL317 Datasheet
299Kb / 5P
   THREE-TERMINAL ADJUSTABLE OUTPUT POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
LM317E3 CYSTEKEC-LM317E3 Datasheet
218Kb / 10P
   Three Terminal Adjustable Output Positive Voltage Regulators
logo
Eorex Corporation
EP1017 EOREX-EP1017_15 Datasheet
382Kb / 8P
   THREE-TERMINAL ADJUSTABLE OUTPUT POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com