công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78XXJ3 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện LM78XXJ3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Three Terminal Positive Voltage Regulators
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

LM78XXJ3 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Cystech Electonics Corp.

Back Button LM78XXJ3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. LM78XXJ3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. LM78XXJ3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. LM78XXJ3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. LM78XXJ3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. LM78XXJ3 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. LM78XXJ3 Datasheet HTML 10Page - Cystech Electonics Corp. LM78XXJ3 Datasheet HTML 11Page - Cystech Electonics Corp. LM78XXJ3 Datasheet HTML 12Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C521J3
Issued Date : 2007.10.23
Revised Date : 2011.12.02
Page No. : 8/13
LM78XXJ3
CYStek Product Specification
LM7824
(Tj=0~125
°C, Vin=33V, Io=500mA, Cin=0.33uF, Cout=0.1uF, unless otherwise noted)
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Conditions
Units
A-rank(3%)
23.28 24.0 24.72
VO
B-rank(5%)
Output Voltage
22.80
-
25.20
Vin=33V, Io=500mA,Tj=25
°C
27V
≤Vin≤38V, 5mA≤Io≤1A,
PD
≤15W
V
-
-
240
27V
≤Vin≤38V, Tj=25°C
ΔVo
Line Regulation
-
-
120
30V
≤Vin≤36V, Tj=25°C
mV
-
-
240
5mA
≤Io≤1A, Tj=25°C
ΔVo
Load Regulation
-
-
120
250mA
≤Io≤750mA, Tj=25°C
mV
IQ
Quiescent Current
-
-
8
Vin=33V, Io=500mA, Tj=25
°C
mA
-
-
0.5
5mA
≤Io≤1A
ΔIQ
Quiescent Current
Change
-
-
1.0
28V
≤Vin≤38V
mA
Vn
Output Noise Voltage
-
170
-
10Hz
≤f≤100KHz, Tj=25°C
μV
RR
Ripple Rejection
-
66
-
28V
≤Vin≤38V, f=120Hz, Tj=25°C
dB
VD
Dropout Voltage
-
2
-
Io=1A, Tj=25
°C
V
ISC
Output Short Circuit
Current
-
250
-
Vin=35V, Tj=25
°C
mA
IPK
Peak Output Current
-
1.8
-
Tj=25
°C
A
ΔVo/ΔTj
Temperature Stability
-
-2.8
-
Io=5mA, 0
°C ≤Tj≤125°C
mV/℃


Số phần tương tự - LM78XXJ3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM78XX NSC-LM78XX Datasheet
147Kb / 8P
   Series Voltage Regulators
logo
E-Tech Electronics LTD
LM78XX ETL-LM78XX Datasheet
363Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
List of Unclassifed Man...
LM78XX ETC-LM78XX Datasheet
61Kb / 6P
   LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
logo
Thinki Semiconductor Co...
LM78XX THINKISEMI-LM78XX Datasheet
552Kb / 7P
   3-Terminal 1 A Positive Voltage Regulator
logo
Fairchild Semiconductor
LM78XX FAIRCHILD-LM78XX Datasheet
556Kb / 28P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM78XXJ3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
MC7809CT MCC-MC7809CT Datasheet
490Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA7805AP KEC-KIA7805AP Datasheet
382Kb / 20P
   THREE TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
LM7806J3 CYSTEKEC-LM7806J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
LM7810J3 CYSTEKEC-LM7810J3 Datasheet
503Kb / 12P
   Three Terminal Positive Voltage Regulators
logo
Micro Commercial Compon...
MC78M05CT MCC-MC78M05CT Datasheet
583Kb / 4P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
MC78M15CDT MCC-MC78M15CDT Datasheet
612Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MC7800 NJSEMI-MC7800 Datasheet
427Kb / 6P
   THREE-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
First Silicon Co., Ltd
LM7805P FS-LM7805P Datasheet
306Kb / 12P
   THREE TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
logo
Toshiba Semiconductor
TA78L05S TOSHIBA-TA78L05S_07 Datasheet
666Kb / 15P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
logo
Micro Commercial Compon...
MC78M05ACDT MCC-MC78M05ACDT Datasheet
168Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
MC78M05CDT MCC-MC78M05CDT Datasheet
330Kb / 3P
   Three-Terminal Positive Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com