công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
1N4934 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated |
|
1N4934 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated |
2 / 2 page DS27002 Rev. E-2 2 of 2 1N4933G/L - 1N4937G/L 25 50 75 100 125 150 175 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0 T , AMBIENT TEMPERATURE ( C) Fig. 1 Forward Current Derating Curves A ° PC Board Mounted 9.5mm Lead Lengths 200 1.0 10 100 1.0 10 100 V , REVERSE VOLTAGE (V) Fig.4Typical Junction Capacitance R 10 100 0 NUMBER OF CYCLES AT 60Hz Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current 10 20 30 Pulse Width 8.3ms Single Half Sine-Wave 1.0 0.01 0.1 1.0 10 V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V) Fig.2 Typical Forward Characteristics F 0 0.4 0.8 1.2 1.6 T = 25 C J ° Pulse Width: 300 s µ 50V DC Approx 50 NI (Non-inductive) Ω 10 NI Ω 1.0 NI Ω Oscilloscope (Note 1) Pulse Generator (Note 2) Device Under Test trr Set time base for 50/100 ns/cm +0.5A 0A -0.25A -1.0A Notes: 1. Rise Time = 7.0ns max. Input Impedance = 1.0M , 22pF. 2. Rise Time = 10ns max. Input Impedance = 50 . Ω Ω Fig. 5 Reverse Recovery Time Characteristic and Test Circuit (+) (+) (-) (-) |
Số phần tương tự - 1N4934 |
|
Mô tả tương tự - 1N4934 |