công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3-1393104-5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 3-1393104-5
Giải thích chi tiết về linh kiện  KRPA Series Panel Plug-in Relay
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

3-1393104-5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Tyco Electronics

  3-1393104-5 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 3-1393104-5 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 3-1393104-5 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 3-1393104-5 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
3
11-2012, Rev. 1112
www.te.com
© 2012 Tyco Electronics Corporation,
a TE Connectivity Ltd. company.
Catalog and product specification according
to IEC 61810-1 and to be used only together
with the ‘Definitions’ section.
Catalog and product data is subject to the
terms of the disclaimer and all chapters of
the ‘Definitions’ section, available at
http://relays.te.com/definitions
Catalog product data, ‘Definitions’ section,
application notes and all specifications are
subject to change.
Potter & Brumfield
General Purpose
Panel/Plug-in Relays
KRPA Series Panel Plug-in Relay (Continued)
Potter & Brumfield
Product Code
Arrangement
Contact Material
Coil
Option
Part Number
KA-5AG-120
1 form C, 1 CO
AgCdO
120VAC
Open style
7-1393099-1
KA-5AY-120
Ag
7-1393099-3
KA-5DG-6
AgCdO
6VDC
7-1393099-9
KA-5DG-12
12VDC
7-1393099-7
KA-5DG-110
110VDC
7-1393099-6
KA-11AG-120
2 form C, 2 CO
120VAC
3-1393099-6
KA-11AY-6
Ag
6VAC
4-1393099-1
KA-11AY-24
24VAC
4-1393099-0
KA-11AY-120
120VAC
3-1393099-9
KA-11DG-12
AgCdO
12VDC
4-1393099-3
KA-11DG-24
24VDC
4-1393099-5
KA-11DG-110
110VDC
4-1393099-2
KA-14AG-120
3 form C, 3 CO
120VAC
5-1393099-0
KA-14AY-120
Ag
5-1393099-4
KA-14DG-24
AgCdO
24VDC
5-1393099-7
KA-14DG-110
110VDC
5-1393099-5
KRPA-5AG-24
1 form C, 1 CO
24VAC
None
9-1393104-9
KRPA-5AG-120
120VAC
9-1393104-8
KRPA-5DG-6
6VDC
1393105-5
KRPA-5DG-12
12VDC
1393105-3
KRPA-5DG-24
24VDC
1393105-4
KRPA-5DY-12
Ag
12VDC
1393105-6
KRPA-5DY-24
24VDC
1393105-7
KRPA-11AG-6
2 form C, 2 CO
AgCdO
6VAC
2-1393104-8
KRPA-11AG-12
12VAC
2-1393104-4
KRPA-11AG-24
24VAC
1-1393105-2
KRPA-11AG-120
120VAC
2-1393104-5
KRPA-11AG-240
240VAC
2-1393104-7
KRPA-11AN-12
12VAC
Indicator
3-1393104-1
KRPA-11AN-24
24VAC
3-1393104-3
KRPA-11AN-120
120VAC
3-1393104-2
KRPA-11AN-240
240VAC
3-1393104-4
KRPA-11AY-6
Ag
6VAC
None
3-1393104-9
KRPA-11AY-12
12VAC
3-1393104-5
KRPA-11AY-24
24VAC
3-1393104-7
KRPA-11AY-120
120VAC
3-1393104-6
KRPA-11AY-240
240VAC
3-1393104-8
KRPA-11DG-6
AgCdO
6VDC
4-1393104-7
KRPA-11DG-12
12VDC
4-1393104-3
KRPA-11DG-24
24VDC
4-1393104-5
KRPA-11DG-48
48VDC
4-1393104-6
KRPA-11DG-110
110VDC
4-1393104-2
KRPA-11DG-125
125VDC
4-1393104-4
KRPA-11DG-24
24VDC
4-1393104-5
KRPA-11DG-48
48VDC
4-1393104-6
KRPA-11DN-12
12VDC
Indicator
5-1393104-0
KRPA-11DN-24
24VDC
5-1393104-1
KRPA-11DN-110
110VDC
4-1393104-9
KRPA-11DY-12
Ag
12VDC
None
5-1393104-6
KRPA-11DY-24
24VDC
5-1393104-7
KRPA-14AG-12
3 form C, 3 CO
AgCdO
12VAC
6-1393104-4
KRPA-14AG-24
24VAC
6-1393104-7
KRPA-14AG-120
120VAC
6-1393104-5
KRPA-14AG-240
240VAC
6-1393104-8
KRPA-14AN-24
24VAC
Indicator
7-1393104-4
KRPA-14AN-120
120VAC
7-1393104-3
KRPA-14AN-240
240VAC
7-1393104-5
KRPA-14AY-24
Ag
24VAC
None
7-1393104-8
KRPA-14AY-120
120VAC
7-1393104-7
KRPA-14AY-240
240VAC
7-1393104-9
KRPA-14DG-12
AgCdO
12VDC
8-1393104-2
KRPA-14DG-24
24VDC
8-1393104-4
KRPA-14DG-48
48VDC
8-1393104-5
KRPA-14DG-110
110VDC
8-1393104-1
KRPA-14DG-125
125VDC
8-1393104-3
KRPA-14DN-24
24VDC
Indicator
9-1393104-0
KRPA-14DY-24
Ag
None
9-1393104-3


Số phần tương tự - 3-1393104-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
3-1393104-5 TEC-3-1393104-5 Datasheet
250Kb / 3P
   Octal type termination for quick installation
More results

Mô tả tương tự - 3-1393104-5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
2-1419106-3 MACOM-2-1419106-3 Datasheet
346Kb / 3P
   KRPA Series Panel Plug-in Relay
KRPA-11AY-240 MACOM-KRPA-11AY-240 Datasheet
406Kb / 4P
   KRPA Series Panel Plug-in Relay
2-1419106-4 MACOM-2-1419106-4 Datasheet
346Kb / 3P
   KRPA Series Panel Plug-in Relay
27E122 MACOM-27E122 Datasheet
346Kb / 3P
   KRPA Series Panel Plug-in Relay
2-1393122-9 MACOM-2-1393122-9 Datasheet
530Kb / 3P
   KHA Series Panel Plug-in Relay
2-1393123-9 MACOM-2-1393123-9 Datasheet
530Kb / 3P
   KHA Series Panel Plug-in Relay
2-1393767-0 MACOM-2-1393767-0 Datasheet
1Mb / 6P
   R10 Series Panel Plug-in Relay
2-1419106-5 MACOM-2-1419106-5 Datasheet
1Mb / 5P
   KUP Series Panel Plug-in Relay
2-1393118-1 MACOM-2-1393118-1 Datasheet
1Mb / 5P
   KUP Series Panel Plug-in Relay
2-1419106-6 MACOM-2-1419106-6 Datasheet
314Kb / 3P
   KHA Series Panel Plug-in Relay
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com