công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

J0B-0388NL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Pulse A Technitrol Company

tên linh kiện J0B-0388NL
Giải thích chi tiết về linh kiện  2xN PoE Plus Gigstack
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PULSE [Pulse A Technitrol Company]
Trang chủ  http://www.pulseeng.com
Logo PULSE - Pulse A Technitrol Company

J0B-0388NL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Pulse A Technitrol Company

  J0B-0388NL Datasheet HTML 1Page - Pulse A Technitrol Company J0B-0388NL Datasheet HTML 2Page - Pulse A Technitrol Company J0B-0388NL Datasheet HTML 3Page - Pulse A Technitrol Company J0B-0388NL Datasheet HTML 4Page - Pulse A Technitrol Company J0B-0388NL Datasheet HTML 5Page - Pulse A Technitrol Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
PulseJackTM
2xN PoE Plus Gigstack
www.pulseeng.com
Pin-out Assignment
J0B-0384NL/86NL/88NL
Schematic
NOTE: All parts use the same port
indentification system. J0B-0388NL
(2x8) shown here.
www.pulseeng.com
5
J427.D (7/10)
For More Information:
Pulse Worldwide
Headquarters
12220 World Trade Dr.
San Diego, CA 92128
U.S.A.
www.pulseeng.com
Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262
Pulse Europe
Zeppelinstrasse 15
D-71083 Herrenberg
Germany
Tel: 49 7032 7806 0
Fax: 49 7032 7806 135
Pulse China Headquarters
B402, Shenzhen Academy of
Aerospace Technology Bldg.
10th Kejinan Rd.
High-Tech Zone
Nanshan District
Shenzen, PR China 518057
Tel: 86 755 33966678
Fax: 86 755 33966700
Pulse North China
Room 2704/2705
Super Ocean Finance Ctr.
2067 Yan An Rd. West
Shanghai 200336
China
Tel: 86 21 62787060
Fax: 86 2162786973
Pulse South Asia
135 Joo Seng Rd.
#03-02
PM Industrial Bldg.
Singapore 368363
Tel: 65 6287 8998
Fax: 65 6287 8998
Pulse North Asia
3F, No. 198
Zhongyuan Rd.
Zhongli City
Taoyuan County 320
Taiwan R. O. C.
Tel: 886 3 4356768
Fax: 886 3 4356823 (Pulse)
Fax: 886 3 4356820 (FRE)
Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names
mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2010. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.


Số phần tương tự - J0B-0388NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pulse A Technitrol Comp...
J0B-0388NL PULSE-J0B-0388NL Datasheet
1Mb / 5P
   2xN Gigabit PoE Plus
More results

Mô tả tương tự - J0B-0388NL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pulse A Technitrol Comp...
J427 PULSE-J427 Datasheet
1Mb / 5P
   2xN Gigabit PoE Plus
J429 PULSE-J429 Datasheet
1Mb / 6P
   2xN Gigabit PoE
logo
Coilcraft lnc.
POE300F-33L COILCRAFT-POE300F-33L Datasheet
205Kb / 2P
   PoE Plus Transformers
ETH1-460LB COILCRAFT-ETH1-460LB Datasheet
182Kb / 2P
   PoE Plus Magnetics
logo
Level One
POR-0220 LVL1-POR-0220 Datasheet
446Kb / 3P
   Gigabit PoE-Plus Repeater
GTP-2880 LVL1-GTP-2880 Datasheet
1Mb / 4P
   20 GE PoE-Plus plus 4 GE PoE-Plus Combo SFP plus 4 10GE SFP-Plus L2-Plus Managed Switch, 185W
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
750316334 WURTH-750316334 Datasheet
563Kb / 7P
   WE-PoE Power over Ethernet Plus Plus Transformer
002.001
750316335 WURTH-750316335 Datasheet
563Kb / 7P
   WE-PoE Power over Ethernet Plus Plus Transformer
002.001
logo
Coilcraft lnc.
FA2536-AL COILCRAFT-FA2536-AL Datasheet
68Kb / 1P
   Mid-Span PoE Plus Magnetics
logo
Level One
POR-1220 LVL1-POR-1220 Datasheet
1Mb / 3P
   Outdoor Gigabit PoE-Plus Repeater
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com