công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP269A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - OPTEK Technologies

tên linh kiện OP269A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic Infrared Emitting Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTEK [OPTEK Technologies]
Trang chủ  http://www.optekinc.com
Logo OPTEK - OPTEK Technologies

OP269A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - OPTEK Technologies

  OP269A Datasheet HTML 1Page - OPTEK Technologies OP269A Datasheet HTML 2Page - OPTEK Technologies OP269A Datasheet HTML 3Page - OPTEK Technologies OP269A Datasheet HTML 4Page - OPTEK Technologies OP269A Datasheet HTML 5Page - OPTEK Technologies OP269A Datasheet HTML 6Page - OPTEK Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.
OPTEK Technology Inc. —
1645 Wallace Drive, Carrollton, Texas 75006
Phone: (972) 323-2200 or (800) 341-4747
FAX: (972) 323-2396 sensors@optekinc.com www.optekinc.com
Issue B
01/2012
Page 6 of 6
Plastic Infrared Emitting Diode
OP168F, OP169, OP268F, OP269 Series
OP268 (FA, FB, FC, FPS), OP269 (A, B, C)
Forward Voltage vs Forward Current vs
Temperature
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
0
1020
304050
607080
90
100
Forward Current (mA)
-60° C
-40° C
-20° C
0° C
20° C
40° C
60° C
80° C
100° C
120°C
Optical Power vs IF vs Temperature
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
10
203040
5060708090
100
Forward Current IF (mA)
-60° C
-40° C
-20° C
0° C
20° C
40° C
60° C
80° C
100° C
120° C
Normalized at 50 mA and 20° C
Distance vs Output Power vs Forward Current
0
1
2
3
4
5
6
0.2 ''
0.4 ''
0.6 ''
0.8 ''
1.0 ''
1.2 ''
1.4 ''
1.6 ''
1.8 ''
2.0 ''
Distance (inches)
10 mA
20 mA
30 mA
40 mA
50 mA
60 mA
70 mA
80 mA
90 mA
100 mA
Normalized at 1" and 50 mA
Forward Current


Số phần tương tự - OP269A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPTEK Technologies
OP269A OPTEK-OP269A Datasheet
281Kb / 2P
   GaAIAs Plastic Infrared Emitting Diodes
OP269A OPTEK-OP269A Datasheet
278Kb / 6P
   Plastic Infrared Emitting Diode
logo
TT Electronics.
OP269A TTELEC-OP269A Datasheet
380Kb / 6P
   Plastic Infrared Emitting Diode
More results

Mô tả tương tự - OP269A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPTEK Technologies
OP265 OPTEK-OP265_14 Datasheet
232Kb / 4P
   Plastic Infrared Emitting Diode
OP265 OPTEK-OP265_06 Datasheet
334Kb / 4P
   Plastic Infrared Emitting Diode
logo
TT Electronics.
OP265FAA TTELEC-OP265FAA Datasheet
376Kb / 3P
   Plastic Infrared Emitting Diode
OP168F TTELEC-OP168F Datasheet
380Kb / 6P
   Plastic Infrared Emitting Diode
logo
OPTEK Technologies
OP240 OPTEK-OP240_14 Datasheet
235Kb / 3P
   Plastic Infrared Emitting Diode
OP165 OPTEK-OP165_06 Datasheet
387Kb / 4P
   Plastic Infrared Emitting Diode
OP290 OPTEK-OP290 Datasheet
343Kb / 8P
   Plastic Infrared Emitting Diode
logo
TT Electronics.
OP265WPS TTELEC-OP265WPS Datasheet
339Kb / 3P
   Plastic Infrared Emitting Diode
OP290 TTELEC-OP290 Datasheet
1Mb / 9P
   Plastic Infrared Emitting Diode
logo
OPTEK Technologies
OP165 OPTEK-OP165_14 Datasheet
277Kb / 4P
   Plastic Infrared Emitting Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com