công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP223 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - OPTEK Technologies

tên linh kiện OP223
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hermetic Infrared Emitting Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTEK [OPTEK Technologies]
Trang chủ  http://www.optekinc.com
Logo OPTEK - OPTEK Technologies

OP223 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - OPTEK Technologies

  OP223 Datasheet HTML 1Page - OPTEK Technologies OP223 Datasheet HTML 2Page - OPTEK Technologies OP223 Datasheet HTML 3Page - OPTEK Technologies OP223 Datasheet HTML 4Page - OPTEK Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.
OPTEK Technology Inc. — 1645 Wallace Drive, Carrollton, Texas 75006
Phone: (972) 323-2200 or (800) 341-4747
FAX: (972) 323-2396 sensors@optekinc.com www.optekinc.com
Issue A
05/07
Page 3 of 4
Hermetic Infrared Emitting Diode
OP123, OP124
OP223, OP224
Distance vs Output Power vs Forward Current
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Distance (inches)
10 mA
20 mA
30 mA
40 mA
50 mA
60 mA
80 mA
100 mA
Normalized at 0.6" and 50 mA
Forward Current
Forward Voltage vs Forward Current vs
Temperature
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Forward Current (mA)
-65°C
-40°C
-20°C
+0°C
+20°C
+40°C
+60°C
+80°C
+100°C
+125°C
OP123, OP124
Optical Power vs IF vs Temp
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Forward Current IF (mA)
-65°C
-40°C
-20°C
+0°C
+20°C
+40°C
+60°C
+80°C
+100°C
+125°C
Normalized at 20 mA and 20
o C
Normalized Intensity vs Beam Angle
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
45
Normalized Intensity


Số phần tương tự - OP223

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPTEK Technologies
OP223 OPTEK-OP223 Datasheet
302Kb / 2P
   GAAIAS HERMETIC INFRARED EMITTING DIODES
OP223 OPTEK-OP223 Datasheet
396Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
logo
TT Electronics.
OP223 TTELEC-OP223 Datasheet
828Kb / 4P
   Hi-Reliability GaAIAs Infrared Emitting Diode
OP223 TTELEC-OP223 Datasheet
343Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
logo
OPTEK Technologies
OP223TX OPTEK-OP223TX Datasheet
447Kb / 3P
   Hi-Reliability GaAIAs Infrared Emitting Diode
More results

Mô tả tương tự - OP223

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OPTEK Technologies
OP235 OPTEK-OP235_14 Datasheet
305Kb / 6P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP230 OPTEK-OP230_14 Datasheet
305Kb / 6P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
logo
TT Electronics.
OP230 TTELEC-OP230 Datasheet
344Kb / 6P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP215 TTELEC-OP215 Datasheet
837Kb / 3P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
logo
OPTEK Technologies
OP130 OPTEK-OP130_14 Datasheet
234Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP123 OPTEK-OP123_14 Datasheet
396Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP130 OPTEK-OP130_06 Datasheet
264Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
OP215A OPTEK-OP215A_14 Datasheet
241Kb / 3P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
logo
TT Electronics.
OP123 TTELEC-OP123 Datasheet
343Kb / 4P
   Hermetic Infrared Emitting Diode
logo
OPTEK Technologies
OP235TX OPTEK-OP235TX_14 Datasheet
119Kb / 3P
   High Reliability Hermetic Infrared Emitting Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com