công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU-P3791 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BU-P3791
Giải thích chi tiết về linh kiện  MALE BNC CONNECTOR FOR RG-58/U WITH STRAIN RELIEF
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-P3791 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-P3791 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
Toll Free: 800.955.2629
1208 Massillon Rd. Ste. N-1500
www.muellerelectric.com
Phone: 330.780.2525
Akron, OH 44306-4524
Fax: 330.780.2524
BU-P3791
(MALE BNC CONNECTOR FOR RG-58/U WITH STRAIN RELIEF)
• Male BNC connector with molded strain relief sized for RG-58/U coaxial
cable. The connector is installed by crimping the conductor to the center
pin and the shield to the body.
• Materials: Body – Nickel plated Brass
Body – Nickel plated Brass
Contact – Gold plated Brass
Insulator – PTFE
Strain relief – Flexible PVC
• Ratings:
Impedance: 50 Ohms
Temperature: -50⁰C to 170⁰C
• Length: including strain relief: 2.8 inches
• RoHS Compliant


Số phần tương tự - BU-P3791

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-P3750-0 ETC2-BU-P3750-0 Datasheet
200Kb / 1P
   Standard Binding Post
BU-P3770-0 ETC2-BU-P3770-0 Datasheet
199Kb / 1P
   Standard Binding Post
BU-P3778 ETC2-BU-P3778 Datasheet
210Kb / 1P
   Bulkhead Female BNC Receptacle
More results

Mô tả tương tự - BU-P3791

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pomona Electronics
5066 POMONA-5066 Datasheet
89Kb / 2P
   Do-It-Yourself Male BNC Connector with Strain Relief Boot For RG 58 and 141 Coax cable
logo
List of Unclassifed Man...
BU-P2249-C-6 ETC2-BU-P2249-C-6 Datasheet
234Kb / 1P
   Test Lead, BNC with Strain Relief on Each End, RG-58C/U
logo
Pomona Electronics
4945 POMONA-4945 Datasheet
41Kb / 1P
   BNC (Male) With Molded Strain Relief
logo
Amphenol RF.
36775 RF-36775 Datasheet
92Kb / 1P
   BNC PLUG QUICK CRIMP (FOR RG-58/U, 141/U CABLE)
27-Dec-10
logo
Pomona Electronics
5155 POMONA-5155 Datasheet
21Kb / 1P
   Stress Relief Boot For RG 58, 141
4531 POMONA-4531 Datasheet
28Kb / 1P
   BNC (Male) With Strain Relief To Alligator Clips
4777 POMONA-4777 Datasheet
35Kb / 1P
   BNC (Male) With Strain Relief To Micrograbber Test Clips
5304 POMONA-5304 Datasheet
35Kb / 1P
   BNC (Male) With Strain Relief To SMD Grabber Test Clips
5423 POMONA-5423 Datasheet
27Kb / 1P
   BNC Male With Molded Strain Relief To Minipincer Test Clips
5187 POMONA-5187 Datasheet
34Kb / 1P
   BNC (Male) With Molded Strain Relief To Minigrabber Test Clips
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com