công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS69-0002 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện TS69-0002
Giải thích chi tiết về linh kiện  Options and ordering codes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

TS69-0002 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  TS69-0002 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers TS69-0002 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers TS69-0002 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.imopc.com
3-pole
4-pole
Auxiliary
4-pole
contacts
PE
Type
BB
B1
B2
C1
HM
N
20A to 80A
48
62.5
10
14.5
1-5
54
60
52
Isolators 69 Series continued
69Series/07/08
B1
B
B2
4X
Dimensions continued
Door interlock levellers 48mm
48mm
Mounting holes
64mm
Mounting holes
Mounting holes for
Central fixing
48
38
36˚
9
5-6
64
36
25
48˚
3.2+0.2
-0.0
22.5+0.2
-0.0
B1
B
B2
H
C1
B1
B
N
B2
M
31
LB series
PM series
DM series


Số phần tương tự - TS69-0002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TS6 VISHAY-TS6 Datasheet
106Kb / 4P
   Multi-Turn Surface Mount Miniature 1/4" Square Ceremt Trimmers, Fully Sealed
Revision: 26-Jun-07
logo
STATEK CORPORATION
TS6 STATEK-TS6 Datasheet
196Kb / 2P
   Miniature Quartz Temperature Sensor
logo
Vishay Siliconix
TS6 VISHAY-TS6 Datasheet
116Kb / 5P
   Multi-Turn Surface Mount 1/4" Square Cermet Trimmers, Fully Sealed
Revision: 22-Sep-15
TS6 VISHAY-TS6 Datasheet
97Kb / 5P
   Multi-Turn Surface Mount 1/4 Square Cermet Trimmers, Fully Sealed
01-Jan-2022
logo
Tyco Electronics
TS6-1Y MACOM-TS6-1Y Datasheet
79Kb / 2P
   DC SOLID STATE RELAYS
More results

Mô tả tương tự - TS69-0002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
C1D0112S-A ETC2-C1D0112S-A Datasheet
122Kb / 2P
   SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION
D2C-22 ETC2-D2C-22 Datasheet
84Kb / 2P
   SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION
logo
Xilinx, Inc
XC3S2000-5FGG456C XILINX-XC3S2000-5FGG456C Datasheet
5Mb / 272P
   Introduction and Ordering Information
XC3S5000-5FGG676C XILINX-XC3S5000-5FGG676C Datasheet
5Mb / 272P
   Introduction and Ordering Information
logo
List of Unclassifed Man...
D2-512 ETC2-D2-512 Datasheet
84Kb / 2P
   SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION
D2D-53 ETC2-D2D-53 Datasheet
88Kb / 3P
   SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION
logo
Altera Corporation
EPM ALTERA-EPM Datasheet
120Kb / 2P
   Reference and Ordering Information
August 2009, version 1.6
logo
Omron Electronics LLC
A8A-223-1A OMRON-A8A-223-1A Datasheet
147Kb / 9P
   Omron Date Codes
SS-01GL-3 OMRON-SS-01GL-3 Datasheet
147Kb / 9P
   Omron Date Codes
logo
Grayhill, Inc
26ASD22 GRAYHILL-26ASD22 Datasheet
166Kb / 1P
   AVAILABLE CODES
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com