công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF30NM50N bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF30NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V, 0.090 廓, 27 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF30NM50N bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STF30NM50N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STF30NM50N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STF30NM50N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF30NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF30NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF30NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF30NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STF30NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STF30NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
Electrical characteristics
STB/I/F/P/W30NM50N
8/18
Figure 14. Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 15. Normalized on resistance vs
temperature
Figure 16. Source-drain diode forward
characteristics
Figure 17. Normalized BVDSS vs temperature
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)


Số phần tương tự - STF30NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF30NM60N STMICROELECTRONICS-STF30NM60N Datasheet
768Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.1 廓, 25 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, TO-247, D2PAK, I2PAK
STF30NM60ND STMICROELECTRONICS-STF30NM60ND Datasheet
289Kb / 15P
   N-channel 600V - 0.11廓 - 25A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK/TO-247 FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode)
STF30NM60ND STMICROELECTRONICS-STF30NM60ND Datasheet
798Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.11 廓, 25 A FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode) TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
More results

Mô tả tương tự - STF30NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB16NM50N STMICROELECTRONICS-STB16NM50N Datasheet
554Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.21 廓 - 15 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220 - TO-247- TO-220FP
STX25NM50N STMICROELECTRONICS-STX25NM50N Datasheet
616Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.11 廓, 22 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STB13NM50N STMICROELECTRONICS-STB13NM50N_08 Datasheet
573Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.250 廓 - 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - TO-247 - TO-220FP - I2PAK - D2PAK
STB30NM60N STMICROELECTRONICS-STB30NM60N_08 Datasheet
768Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.1 廓, 25 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, TO-247, D2PAK, I2PAK
STB14NM65N STMICROELECTRONICS-STB14NM65N Datasheet
550Kb / 18P
   N-channel 650 V, 0.33 廓, 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, I2PAK, TO-247
STB25NM60NX STMICROELECTRONICS-STB25NM60NX Datasheet
578Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.130 廓 , 21 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STB12NM50N STMICROELECTRONICS-STB12NM50N_08 Datasheet
588Kb / 19P
   N-channel 500 V, 0.29 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - DPAK - D2PAK - I2PAK - TO-220FP
STB25NM60ND STMICROELECTRONICS-STB25NM60ND Datasheet
530Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.13 廓 - 21 A FDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220FP - TO-220 - TO-247
STB15NM60ND STMICROELECTRONICS-STB15NM60ND Datasheet
600Kb / 19P
   N-channel 600 V - 0.27 廓 - 14 A - FDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP, TO-247
STW24NM65N STMICROELECTRONICS-STW24NM65N Datasheet
552Kb / 19P
   N-channel 650 V - 0.16 廓 - 19 A - TO-220 - TO-220FP - D2PAK I2PAK - TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com