công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Dc Components

tên linh kiện 1N4004G
Giải thích chi tiết về linh kiện  TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS PASSIVATED RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DCCOM [Dc Components]
Trang chủ  http://www.dccomponents.com
Logo DCCOM - Dc Components

1N4004G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Dc Components

  1N4004G Datasheet HTML 1Page - Dc Components 1N4004G Datasheet HTML 2Page - Dc Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
R
DC COMPONENTS CO., LTD.
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (1N4001G THRU 1N4007G)
137
NEXT
BACK
EXIT
NEXT
BACK
EXIT
NEXT
BACK
EXIT


Số phần tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gulf Semiconductor
1N4004G GULFSEMI-1N4004G Datasheet
89Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIERVOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
logo
NXP Semiconductors
1N4004G PHILIPS-1N4004G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4004G CHENDA-1N4004G Datasheet
667Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED GENERAL PURPOSE RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
1N4004G LRC-1N4004G Datasheet
186Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
logo
List of Unclassifed Man...
1N4004G ETC-1N4004G Datasheet
143Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dc Components
1N5400G DCCOM-1N5400G Datasheet
411Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS PASSIVATED RECTIFIER
6A05G DCCOM-6A05G Datasheet
469Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS PASSIVATED RECTIFIER
RL201G DCCOM-RL201G Datasheet
409Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS PASSIVATED RECTIFIER
1N5391G DCCOM-1N5391G Datasheet
379Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS PASSIVATED RECTIFIER
FR301G DCCOM-FR301G Datasheet
440Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
FR601G DCCOM-FR601G Datasheet
460Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
FR201G DCCOM-FR201G Datasheet
440Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
1N4933G DCCOM-1N4933G Datasheet
408Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
FR101G DCCOM-FR101G Datasheet
428Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
FR151G DCCOM-FR151G Datasheet
410Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com