công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU-6162-M-39-2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BU-6162-M-39-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Right Angle Shrouded Banana Plug to Shrouded Banana Plug -Silicone
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-6162-M-39-2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-6162-M-39-2 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
ISO 9001:2000
TEL. 800-955-2629
1625 E. 31st Street
Over 95 Years Of Innovation
TEL. 216-771-5225
Cleveland, Ohio 44114
www.muellerelectric.com
FAX. 216-771-3068
Right Angle Shrouded Banana Plug to Shrouded Banana Plug -Silicone
Compatible with 4mm banana jack
Provide hands free testing up to 3 kV and 20 Amps
• Material:
o
Wire: #18 AWG (413/44), UL 3577, 105°C High Flex Silicone Jacket
o
Housing: High Temperature Nylon
o
Banana Plug: Nickel plated Brass
• Order as BU-6162-**-*, where “**” is length and “*” is the color
o
**”-Standard length is 39”
o
*” - Standard color are 0=Black and 2=Red
• Packaged in Bulk
• RoHS Compliant
Part Number:
BU-6162-M-
**- *
Description:
Right Angle Shrouded Banana Plug to
2607
Shrouded Banana Plug -Silicone


Số phần tương tự - BU-6162-M-39-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-6162-M-72-0 ETC2-BU-6162-M-72-0 Datasheet
65Kb / 1P
   Right Angle Shrouded Banana Plug to Shrouded Banana Plug -Silicone
More results

Mô tả tương tự - BU-6162-M-39-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-6162-M-72-0 ETC2-BU-6162-M-72-0 Datasheet
65Kb / 1P
   Right Angle Shrouded Banana Plug to Shrouded Banana Plug -Silicone
BU-2243-D-48-0 ETC2-BU-2243-D-48-0 Datasheet
63Kb / 1P
   Shrouded Right Angle Banana Plug
BU-4062-M-39-0 ETC2-BU-4062-M-39-0 Datasheet
54Kb / 1P
   Shrouded Banana Plug to Safety Test Prob - Silicone
BU-4061-M-39-0 ETC2-BU-4061-M-39-0 Datasheet
54Kb / 1P
   Shrouded Banana Plug to Safety Test Prob - Silicone
BU-6161-M-24-0 ETC2-BU-6161-M-24-0 Datasheet
65Kb / 1P
   Shrouded Banana Plug on Both Ends-Silicone
BU-2241-D-48-0 ETC2-BU-2241-D-48-0 Datasheet
64Kb / 1P
   Multiple Feature Test Prod to Right Angle Shrouded Banana Plug
BU-32603-0 ETC2-BU-32603-0 Datasheet
50Kb / 1P
   Cable Mountable 4mm Shrouded Banana Plug
logo
Pomona Electronics
3014 POMONA-3014 Datasheet
26Kb / 1P
   Stacking Banana Plug To Miniature Stacking Banana Plug
1368 POMONA-1368 Datasheet
39Kb / 1P
   Double Banana Plug To Single Banana Plug Breakouts
2138 POMONA-2138 Datasheet
21Kb / 1P
   Standard Banana Jack To Miniature Banana Plug
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com