công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU-5070-B-12-0 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BU-5070-B-12-0
Giải thích chi tiết về linh kiện  BNC Male to Stackable Double Banana Plug
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-5070-B-12-0 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-5070-B-12-0 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
ISO 9001:2000
TEL. 800-955-2629
1625 E. 31st Street
Over 95 Years Of Innovation
TEL. 216-771-5225
Cleveland, Ohio 44114
www.muellerelectric.com
FAX. 216-771-3068
• BNC Male to Stackable Double Banana Plug
• Material: BNC Male Connector: gold-plated center contact, silver-plated
body; (MIL-C-39012); Double Banana Plug: ABS housing, brass body
and beryllium copper, nickel-plated, nine-leaf cage spring; Coaxial
Cable: shielded RG58C/U, MIL-C-17F, 50 ohm
• **Length: -12”(.3m), 24”(.6m), 36”(.9m), 48”(1.2m), 60”(1.5m)
• Rating: Hands free testing at 500 VRMS on center conductor
• RoHS Compliant
Part Number:
BU-5070-B-**-0
Description:
BNC Male to Stackable Double
3107
Banana Plug


Số phần tương tự - BU-5070-B-12-0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-5070-B-24-0 ETC2-BU-5070-B-24-0 Datasheet
48Kb / 1P
   BNC Male to Stackable Double Banana Plug
More results

Mô tả tương tự - BU-5070-B-12-0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-5070-B-24-0 ETC2-BU-5070-B-24-0 Datasheet
48Kb / 1P
   BNC Male to Stackable Double Banana Plug
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9009 PASTERNACK-PE9009 Datasheet
83Kb / 1P
   BNC MALE TO DOUBLE BANANA PLUG
logo
Pomona Electronics
MODEL1270 POMONA-MODEL1270 Datasheet
33Kb / 1P
   BNC (Male) To Double Stacking Banana Plug
1270 POMONA-1270 Datasheet
33Kb / 1P
   BNC (Male) To Double Stacking Banana Plug
5268 POMONA-5268 Datasheet
28Kb / 1P
   BNC (Male) To Single Stackable Banana Plugs
2BC-BNC POMONA-2BC-BNC Datasheet
26Kb / 1P
   BNC Male To Multi-Stacking Double Banana Plug
logo
List of Unclassifed Man...
BU-5120-A-4-0 ETC2-BU-5120-A-4-0 Datasheet
169Kb / 1P
   BNC Male Breakout to Stackable Single Banana Plugs
BU-5220-A-4-0 ETC2-BU-5220-A-4-0 Datasheet
87Kb / 1P
   BNC Female Breakout to Stackable Single Banana Plug
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9009 PASTERNACK-PE9009 Datasheet
233Kb / 2P
   Double Banana Plug to 50 Ohm BNC Male Adapter
PE34602 PASTERNACK-PE34602 Datasheet
114Kb / 1P
   CABLE ASSEMBLY, RG316-DS, BNC MALE TO DOUBLE BANANA PLUG
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com