công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU-2241-D-48-0 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BU-2241-D-48-0
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiple Feature Test Prod to Right Angle Shrouded Banana Plug
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-2241-D-48-0 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-2241-D-48-0 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
ISO 9001:2000
TEL. 800-955-2629
1625 E. 31st Street
Over 95 Years Of Innovation
TEL. 216-771-5225
Cleveland, Ohio 44114
www.muellerelectric.com
FAX. 216-771-3068
• Multiple Feature Test Prod to Right Angle Shrouded Banana
• Material: Needle: Stainless steel; Banana Plug: Nickel-plated brass;
Housing: ABS;
Hook-up wire: #18 AWG (65/36) tinned copper with 90°C
PVC insulation;
• ** Length: 53.5 ”(1.36m); Wire length: 48”(1.22m)
• * Std. Colors: -0 Black -2 Red
• Rating: 1000V Category II, 20 Amps
• RoHS Compliant
Part Number:
BU-2241-D-48-*
Description: Multiple Feature Test Prod to
3007
Right Angle Shrouded Banana Plug


Số phần tương tự - BU-2241-D-48-0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-2243-D-48-0 ETC2-BU-2243-D-48-0 Datasheet
63Kb / 1P
   Shrouded Right Angle Banana Plug
BU-2243-D-48-2 ETC2-BU-2243-D-48-2 Datasheet
63Kb / 1P
   Shrouded Right Angle Banana Plug
More results

Mô tả tương tự - BU-2241-D-48-0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-2741-D-48-0 ETC2-BU-2741-D-48-0 Datasheet
64Kb / 1P
   Multiple Feature Test Prod to Unshrouded Right Angle Banana Plug
BU-2641-D-48-0 ETC2-BU-2641-D-48-0 Datasheet
70Kb / 1P
   Multiple Feature Test Prod to Unshrouded Banana Plug
BU-6162-M-72-0 ETC2-BU-6162-M-72-0 Datasheet
65Kb / 1P
   Right Angle Shrouded Banana Plug to Shrouded Banana Plug -Silicone
BU-6162-M-24-0 ETC2-BU-6162-M-24-0 Datasheet
65Kb / 1P
   Right Angle Shrouded Banana Plug to Shrouded Banana Plug -Silicone
BU-2243-D-48-0 ETC2-BU-2243-D-48-0 Datasheet
63Kb / 1P
   Shrouded Right Angle Banana Plug
logo
Pomona Electronics
6244 POMONA-6244 Datasheet
71Kb / 1P
   Test Clip to Right Angle Sheathed Banana Plug
logo
List of Unclassifed Man...
BU-4062-M-39-0 ETC2-BU-4062-M-39-0 Datasheet
54Kb / 1P
   Shrouded Banana Plug to Safety Test Prob - Silicone
BU-4061-M-39-0 ETC2-BU-4061-M-39-0 Datasheet
54Kb / 1P
   Shrouded Banana Plug to Safety Test Prob - Silicone
logo
Pomona Electronics
6249 POMONA-6249 Datasheet
28Kb / 1P
   Test Clip To Multi-Stacking Banana Plug Test Lead
6245 POMONA-6245 Datasheet
73Kb / 1P
   Test Clip to Straight Sheathed Banana Plug
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com