công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU-00281-2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BU-00281-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Slim-Line Five Way Binding Post- Threaded
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-00281-2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-00281-2 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
ISO 9001:2000
TEL. 800-955-2629
1625 E. 31st Street
Over 95 Years Of Innovation
TEL. 216-771-5225
Cleveland, Ohio 44114
www.muellerelectric.com
FAX. 216-771-3068
• Slim-Line Five Way Binding Post- Threaded
• Material: Post: nickel-plated brass; Insulator: nylon
• Length: 2” (51 mm)
• *Std. Colors: -0 Black, -2 Red
• Rating: 15 Amps
RoHS Compliant
Part Number:
BU-00281- *
Description:
Slim-Line Five Way Binding Post-
3507
Threaded


Số phần tương tự - BU-00281-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-00282-0 ETC2-BU-00282-0 Datasheet
50Kb / 1P
   Five-Way Binding Post
BU-00282-2 ETC2-BU-00282-2 Datasheet
50Kb / 1P
   Five-Way Binding Post
BU-00283 ETC2-BU-00283 Datasheet
51Kb / 1P
   Dual Five Way Binding Post
BU-00285 ETC2-BU-00285 Datasheet
63Kb / 1P
   Insulated Mini-Alligator Lead Set
BU-00286 ETC2-BU-00286 Datasheet
63Kb / 1P
   Insulated Alligator Lead Set
More results

Mô tả tương tự - BU-00281-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-00282-0 ETC2-BU-00282-0 Datasheet
50Kb / 1P
   Five-Way Binding Post
BU-00283 ETC2-BU-00283 Datasheet
51Kb / 1P
   Dual Five Way Binding Post
logo
Winchester Electronics ...
SDK-952AJ WINCHESTER-SDK-952AJ Datasheet
36Kb / 1P
   BINDING POST
SDK-952D WINCHESTER-SDK-952D Datasheet
48Kb / 1P
   POST, BINDING
logo
3M Electronics
3770-0 3M-3770-0 Datasheet
72Kb / 1P
   Standard Binding Post
logo
List of Unclassifed Man...
BU-P3750-0 ETC2-BU-P3750-0 Datasheet
200Kb / 1P
   Standard Binding Post
logo
SparkFun Electronics
PRT-09740 SPARKFUN-PRT-09740 Datasheet
112Kb / 2P
   Binding Post - Black
7????7
logo
List of Unclassifed Man...
BU-P3770-0 ETC2-BU-P3770-0 Datasheet
199Kb / 1P
   Standard Binding Post
SPC15219 ETC2-SPC15219 Datasheet
229Kb / 1P
   Metal Binding Post
logo
Pomona Electronics
3750 POMONA-3750 Datasheet
72Kb / 1P
   Standard Binding Post
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com