công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU-00233-0 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BU-00233-0
Giải thích chi tiết về linh kiện  Insulated Banana Jack
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-00233-0 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-00233-0 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
ISO 9001:2000
TEL. 800-955-2629
1625 E. 31st Street
Over 95 Years Of Innovation
TEL. 216-771-5225
Cleveland, Ohio 44114
www.muellerelectric.com
FAX. 216-771-3068
• Insulated Banana Jack
• Material: Banana Jack: nickel-plated brass body; Insulator: nylon
• Length: 0.66”(17mm)
• *Std. Colors: -0 Black -2 Red
Rating: 15 Amps
Part Number:
BU-00233-*
Description:
Insulated Banana Jack
2907


Số phần tương tự - BU-00233-0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-00234-0 ETC2-BU-00234-0 Datasheet
51Kb / 1P
   Insulated Phone Tip Jack
BU-00234-2 ETC2-BU-00234-2 Datasheet
51Kb / 1P
   Insulated Phone Tip Jack
More results

Mô tả tương tự - BU-00233-0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Keystone Electronics Co...
6091 KEYSTONE-6091 Datasheet
202Kb / 1P
   INSULATED BANANA JACK
1.11.06
logo
Pomona Electronics
5935 POMONA-5935 Datasheet
24Kb / 1P
   2MM Insulated Banana Jack
logo
3M Electronics
2142-2 3M-2142-2 Datasheet
143Kb / 1P
   Insulated Miniature Banana Jack
4601-0 3M-4601-0 Datasheet
26Kb / 1P
   Triple Banana Jack, Insulated
logo
Pomona Electronics
2269 POMONA-2269 Datasheet
320Kb / 1P
   Insulated Double Banana Jack
4601 POMONA-4601 Datasheet
26Kb / 1P
   Triple Banana Jack, Insulated
logo
3M Electronics
2142-4 3M-2142-4 Datasheet
28Kb / 1P
   Insulated Miniature Banana Jack
logo
Pomona Electronics
2142 POMONA-2142 Datasheet
143Kb / 1P
   Insulated Miniature Banana Jack
logo
Keystone Electronics Co...
6095 KEYSTONE-6095 Datasheet
189Kb / 1P
   NON-INSULATED BANANA JACK
11.5.99
logo
List of Unclassifed Man...
BU-32101-0 ETC2-BU-32101-0 Datasheet
49Kb / 1P
   Insulated Banana Jack To Standard Banana Plug
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com