công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAR-F6KA-1G5754-L4AJ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện FAR-F6KA-1G5754-L4AJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard specifications
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

FAR-F6KA-1G5754-L4AJ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  FAR-F6KA-1G5754-L4AJ Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F6KA-1G5754-L4AJ Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F6KA-1G5754-L4AJ Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F6KA-1G5754-L4AJ Datasheet HTML 4Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc FAR-F6KA-1G5754-L4AJ Datasheet HTML 5Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Customer Name
Standard specifications
System
GPS
Date
March 31, 2010
Part Number
FAR-F6KA-1G5754-L4AJ
Version 1.1a
Pb-free
P
P
P
Pb
b
b
b
* Pb Free Part
MSL1
Dimension
Device size: 1.4typ. x 1.0typ. x 0.5max.
Pin Configuration
Pin No.
Symbol
Function
1
IN
Unbalanced pin
2
GND
Ground
3
GND
Ground
4
OUT
Unbalanced pin
5
GND
Ground
Evaluation Circuit
Unit: mm
Unbalanced
Output
(50ohm)
1 ~ 5 : Pin No.
Unbalanced
Output
(50ohm)
GND
1
4
Unbalanced
Input
(50ohm)
2,3,5
Unbalanced
Output
(50ohm)
1 ~ 5 : Pin No.
Unbalanced
Output
(50ohm)
GND
1
4
Unbalanced
Input
(50ohm)
2,3,5


Số phần tương tự - FAR-F6KA-1G5754-L4AJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F6KA-1G5754-L4AJ FUJITSU-FAR-F6KA-1G5754-L4AJ Datasheet
113Kb / 5P
   GPS
More results

Mô tả tương tự - FAR-F6KA-1G5754-L4AJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
T312A ETC1-T312A Datasheet
70Kb / 1P
   STANDARD SPECIFICATIONS
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F6KB-1G5754-B4GU FUJITSU-FAR-F6KB-1G5754-B4GU Datasheet
454Kb / 6P
   Standard specifications
logo
NICHIA CORPORATION
NLPB01S03A-E NICHIA-NLPB01S03A-E Datasheet
314Kb / 10P
   SPECIFICATIONS FOR BLUE STANDARD LED
NLSU04S01B-E NICHIA-NLSU04S01B-E Datasheet
364Kb / 13P
   SPECIFICATIONS FOR UV STANDARD LED
NLSR06S01-E NICHIA-NLSR06S01-E Datasheet
275Kb / 9P
   SPECIFICATIONS FOR RED STANDARD LED
NLPW01S03A-E NICHIA-NLPW01S03A-E Datasheet
317Kb / 10P
   SPECIFICATIONS FOR WHITE STANDARD LED
NLSB06S01-E NICHIA-NLSB06S01-E Datasheet
272Kb / 9P
   SPECIFICATIONS FOR BLUE STANDARD LED
NLPG01S03A-E NICHIA-NLPG01S03A-E Datasheet
317Kb / 10P
   SPECIFICATIONS FOR GREEN STANDARD LED
NLPR01S03A-E NICHIA-NLPR01S03A-E Datasheet
323Kb / 10P
   SPECIFICATIONS FOR RED STANDARD LED
logo
Advanced Crystal Techno...
ACT_UM5_SMD_GULL_WING ACT-ACT_UM5_SMD_GULL_WING Datasheet
305Kb / 2P
   available in industry standard package & specifications
29/06/11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com