công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU-48B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BU-48B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Analyzer Clip
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-48B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-48B Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
ISO 9001:2000
TEL. 800-955-2629
1625 E. 31st Street
Over 95 Years Of Innovation
TEL. 216-771-5225
Cleveland, Ohio 44114
www.muellerelectric.com
FAX. 216-771-3068
• Automotive Analyzer Clip
• Teeth mesh on three sides of the jaw
• Primary use is for automotive analyzers and test systems
• Crimp or screw connection
• Jaw open 0.5” (12.7 mm) max
• Material: Zinc-plated steel-10 Amp (BU-48B) or solid copper-20 Amps
(BU-48C)
• Length: 2” (50.8 mm)
• Federal Spec: CID AA59466-007 (BU-48C)
RoHS Compliant
Part Number:
BU-48B/BU-48C
Description:
Automotive Analyzer Clip
3707


Số phần tương tự - BU-48B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-48B2E ETC2-BU-48B2E Datasheet
51Kb / 1P
   Automotive Analyzer Clip
More results

Mô tả tương tự - BU-48B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-48B2E ETC2-BU-48B2E Datasheet
51Kb / 1P
   Automotive Analyzer Clip
BU-48C ETC2-BU-48C Datasheet
50Kb / 1P
   Automotive Analyzer Clip
BU-25 ETC2-BU-25 Datasheet
55Kb / 1P
   Automotive Clip
BU-49-0 ETC2-BU-49-0 Datasheet
1Mb / 1P
   Insulator for Automotive Clip
BU-26-0 ETC2-BU-26-0 Datasheet
517Kb / 1P
   Insulator for Automotive Clip
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
VAZ-ZPA-ANALYZER PF-VAZ-ZPA-ANALYZER Datasheet
198Kb / 2P
   Analyzer
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
86108A HP-86108A Datasheet
297Kb / 2P
   Waveform Analyzer
logo
Keysight Technologies
E4990A KEYSIGHT-E4990A Datasheet
4Mb / 30P
   Impedance Analyzer
logo
TEKTRONIX, INC.
RSA500A TEKTRONIX-RSA500A Datasheet
2Mb / 36P
   Spectrum Analyzer
logo
PCE Instruments.
PCE-VT3800 PCE-PCE-VT3800 Datasheet
177Kb / 2P
   Vibration Analyzer
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com