công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU-21CPN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BU-21CPN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Heavy Duty, Solid Copper, Automotive Clip, 100 Amps
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BU-21CPN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BU-21CPN Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Mueller Electric Company
Toll Free: 800.955.2629
1208 Massillon Rd. Ste. N-1500
www.muellerelectric.com
Phone: 330.780.2525
Akron, OH 44306-4524
Fax: 330.780.2524
BU-21CPN/BU-21CPS
(Heavy Duty, Solid Copper, Automotive Clip, 100 Amps)
BU-21CPN
BU-21CPS
DESCRIPTION:
The BU-21C comes in two different versions. The BU-21CPN has no markings while the BU-
21CPS has a “+” symbol stamped through it. These clips are typically used in
Automotive/Battery applications. For lower amperage applications of the same size clip,
please see BU-21APN and BU-21APS.
Dimensions:
Length: 4.3” (109 mm); Width: .75” (19 mm); Height: 1.6” (41 mm)
Jaw opens to: 1-1/16” (27 mm)
Connection:
Solder Lug or 10-32 screw . (Wire up to 8 AWG can be used)
Material:
Solid Copper
Ratings:
100 Amps
Federal Spec:
CID AA59466-010
Insulators:
Purchased separately Uses BU-23-* Insulators.
RoHS Compliant


Số phần tương tự - BU-21CPN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-21434 ETC2-BU-21434 Datasheet
203Kb / 1P
   Insulated, Long Reach, Plunger Grabber
BU-21434-0 ETC2-BU-21434-0 Datasheet
203Kb / 1P
   Insulated, Long Reach, Plunger Grabber
BU-21434-2 ETC2-BU-21434-2 Datasheet
203Kb / 1P
   Insulated, Long Reach, Plunger Grabber
BU-21APN ETC2-BU-21APN Datasheet
231Kb / 1P
   Heavy Duty, Steel, Automotive Clip, 50 Amps
More results

Mô tả tương tự - BU-21CPN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BU-21APN ETC2-BU-21APN Datasheet
231Kb / 1P
   Heavy Duty, Steel, Automotive Clip, 50 Amps
BU-24APN ETC2-BU-24APN Datasheet
49Kb / 1P
   Heavy Duty Clip
BU-11CPN ETC2-BU-11CPN Datasheet
518Kb / 1P
   Heavy duty grounding Clip
BU-11APN ETC2-BU-11APN Datasheet
518Kb / 1P
   Heavy duty grounding Clip
BU-11APS ETC2-BU-11APS Datasheet
518Kb / 1P
   Heavy duty grounding Clip
BU-11CPS ETC2-BU-11CPS Datasheet
73Kb / 1P
   Heavy duty grounding Clip
BU-23-0 ETC2-BU-23-0 Datasheet
1Mb / 1P
   Insulator for Heavy Duty Clip
BU-23-5 ETC2-BU-23-5 Datasheet
1Mb / 1P
   Insulator for Heavy Duty Clip
BU-23-6 ETC2-BU-23-6 Datasheet
1Mb / 1P
   Insulator for Heavy Duty Clip
BU-23-2 ETC2-BU-23-2 Datasheet
1Mb / 1P
   Insulator for Heavy Duty Clip
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com