công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP8NM60ND bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP8NM60ND
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.59 , 7 A, FDmesh II Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP8NM60ND bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STP8NM60ND Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STP8NM60ND Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP8NM60ND Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP8NM60ND Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP8NM60ND Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP8NM60ND Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP8NM60ND Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP8NM60ND Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP8NM60ND Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
STx8NM60ND
Electrical characteristics
5/17
Table 7.
Switching times
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
td(on)
tr
td(off)
tf
Turn-on delay time
Rise time
Turn-off delay time
Fall time
VDD = 300 V, ID = 7 A,
RG = 4.7 Ω, VGS = 10 V
Figure 18,
Figure 23
9
22
37
22
ns
ns
ns
ns
Table 8.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
ISD
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Source-drain current
Source-drain current (pulsed)
7
28
A
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
ISD = 7 A, VGS = 0
1.3
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 7 A, di/dt = 100
A/µs, VDD = 30 V,
Figure 20
120
0.49
8
ns
µC
A
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 7 A,
di/dt = 100 A/µs,
VDD = 30 V, Tj=150°C
Figure 20
170
0.75
9
ns
µC
A


Số phần tương tự - STP8NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STP8NM60ND ISC-STP8NM60ND Datasheet
320Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STP8NM60ND VBSEMI-STP8NM60ND Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP8NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB36NM60N STMICROELECTRONICS-STB36NM60N Datasheet
1Mb / 18P
   Automotive-grade N-channel 600 V, 0.097 typ., 29 A FDmesh II
October 2013 Rev 3
STD13NM60ND STMICROELECTRONICS-STD13NM60ND Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 600 V, 0.32 typ., 11 A, FDmesh II Power MOSFET (with fast diode) in DPAK
STB18NM60ND STMICROELECTRONICS-STB18NM60ND Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V - 0.25 typ., 13 A FDmesh II Power MOSFET (with fast diode) in D2PAK
STW55NM60ND STMICROELECTRONICS-STW55NM60ND Datasheet
147Kb / 9P
   N-channel 600 V - 0.047 廓 - 51 A TO-247 FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode)
STF22NM60ND STMICROELECTRONICS-STF22NM60ND Datasheet
790Kb / 13P
   Automotive-grade N-channel 600 V, 0.17 ??typ., 17 A FDmesh??II Power MOSFET in a TO-220FP package
August 2015 Rev 2
STL23NM60ND STMICROELECTRONICS-STL23NM60ND Datasheet
473Kb / 11P
   N-channel 600 V, 0.150 廓, 19.5 A, FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode) PowerFLAT??(8x8) HV
STW54NM65ND STMICROELECTRONICS-STW54NM65ND Datasheet
550Kb / 13P
   N-channel 650 V, 0.055 廓, 49 A TO-247 FDmesh??II Power MOSFET
STB23NM60ND STMICROELECTRONICS-STB23NM60ND Datasheet
343Kb / 15P
   N-channel 600 V - 0.150 廓 - 20 A - D2/I2PAK - TO-220/FP - TO-247 FDmesh??II Power MOSFET
STF10NM60ND STMICROELECTRONICS-STF10NM60ND Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 600 V, 0.57, 8 A, DPAK, TO-220FP, TO-220 FDmesh II Power MOSFET (with fast diode)
November 2011 Rev 2
STD11NM60ND STMICROELECTRONICS-STD11NM60ND_10 Datasheet
756Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A, FDmesh??II Power MOSFET I2PAK, TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com