công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF8NM60ND bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF8NM60ND
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.59 , 7 A, FDmesh II Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF8NM60ND bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STF8NM60ND Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF8NM60ND Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF8NM60ND Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF8NM60ND Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STF8NM60ND Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STF8NM60ND Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STF8NM60ND Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STF8NM60ND Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STF8NM60ND Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
STx8NM60ND
Package mechanical data
11/17
TO-220 mechanical data
Dim
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c0.48
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.6
0.62
D1
1.27
0.050
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F1.23
1.32
0.048
0.051
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L3028.90
1.137
∅P
3.75
3.85
0.147
0.151
Q2.65
2.95
0.104
0.116


Số phần tương tự - STF8NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STF8NM60ND ISC-STF8NM60ND Datasheet
310Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STF8NM60ND

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STB36NM60N STMICROELECTRONICS-STB36NM60N Datasheet
1Mb / 18P
   Automotive-grade N-channel 600 V, 0.097 typ., 29 A FDmesh II
October 2013 Rev 3
STD13NM60ND STMICROELECTRONICS-STD13NM60ND Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 600 V, 0.32 typ., 11 A, FDmesh II Power MOSFET (with fast diode) in DPAK
STB18NM60ND STMICROELECTRONICS-STB18NM60ND Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V - 0.25 typ., 13 A FDmesh II Power MOSFET (with fast diode) in D2PAK
STW55NM60ND STMICROELECTRONICS-STW55NM60ND Datasheet
147Kb / 9P
   N-channel 600 V - 0.047 廓 - 51 A TO-247 FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode)
STF22NM60ND STMICROELECTRONICS-STF22NM60ND Datasheet
790Kb / 13P
   Automotive-grade N-channel 600 V, 0.17 ??typ., 17 A FDmesh??II Power MOSFET in a TO-220FP package
August 2015 Rev 2
STL23NM60ND STMICROELECTRONICS-STL23NM60ND Datasheet
473Kb / 11P
   N-channel 600 V, 0.150 廓, 19.5 A, FDmesh??II Power MOSFET (with fast diode) PowerFLAT??(8x8) HV
STW54NM65ND STMICROELECTRONICS-STW54NM65ND Datasheet
550Kb / 13P
   N-channel 650 V, 0.055 廓, 49 A TO-247 FDmesh??II Power MOSFET
STB23NM60ND STMICROELECTRONICS-STB23NM60ND Datasheet
343Kb / 15P
   N-channel 600 V - 0.150 廓 - 20 A - D2/I2PAK - TO-220/FP - TO-247 FDmesh??II Power MOSFET
STF10NM60ND STMICROELECTRONICS-STF10NM60ND Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 600 V, 0.57, 8 A, DPAK, TO-220FP, TO-220 FDmesh II Power MOSFET (with fast diode)
November 2011 Rev 2
STD11NM60ND STMICROELECTRONICS-STD11NM60ND_10 Datasheet
756Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A, FDmesh??II Power MOSFET I2PAK, TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com