công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB24NM60N bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB24NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.168, 17 A MDmesh II Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB24NM60N bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STB24NM60N Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
STB24NM60N
Electrical characteristics
Doc ID 010008 Rev 1
5/15
Table 7.
Switching times
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max
Unit
td(on)
tr(v)
td(off)
tf(i)
Turn-on delay time
Voltage rise time
Turn-off-delay time
Fall time
VDD = 300 V, ID = 8.5 A,
RG = 4.7 Ω, VGS = 10 V
(see Figure 14)
-
11.5
16.5
73
37
-
ns
ns
ns
ns
Table 8.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max
Unit
ISD
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Source-drain current
Source-drain current (pulsed)
-
17
68
A
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
ISD = 17 A, VGS = 0
-
1.6
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 17 A, di/dt = 100 A/µs
VDD= 60 V
(see Figure 16)
-
340
4.6
27
ns
µC
A
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 17 A, di/dt = 100 A/µs
VDD= 60 V TJ = 150 °C
(see Figure 16)
-
404
5.7
28
ns
µC
A


Số phần tương tự - STB24NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STB24NM60N ISC-STB24NM60N Datasheet
314Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STB24NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF24NM60N STMICROELECTRONICS-STF24NM60N Datasheet
996Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.168 廓, 17 A MDmesh??II Power MOSFET
STB24N60M2 STMICROELECTRONICS-STB24N60M2 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V, 0.168 typ., 18 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFET in D2PAK
STB22NM60N STMICROELECTRONICS-STB22NM60N Datasheet
994Kb / 23P
   N-channel 600 V, 0.2 廓, 16 A MDmesh??II Power MOSFET
STW55NM60N STMICROELECTRONICS-STW55NM60N Datasheet
329Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.047 ?? 51 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-247
July 2008 Rev 4
STF24N60M2 STMICROELECTRONICS-STF24N60M2 Datasheet
1Mb / 14P
   N-channel 600 V, 0.168 typ., 18 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFET in TO-220FP and I2PAKFP packages
STFH24N60M2 STMICROELECTRONICS-STFH24N60M2 Datasheet
747Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.168 ??typ., 18 A MDmesh??M2 Power MOSFET in a TO-220FP wide creepage package
June 2016 Rev 2
STFI34NM60N STMICROELECTRONICS-STFI34NM60N Datasheet
851Kb / 1P
   N-channel 600 V, 0.092, 31.5 A MDmesh II Power MOSFET in a PAKFP package
STW56NM60N STMICROELECTRONICS-STW56NM60N Datasheet
415Kb / 11P
   N-channel 600 V, 0.05 廓, 45 A TO-247 MDmesh??II Power MOSFET
STF26NM60N-H STMICROELECTRONICS-STF26NM60N-H Datasheet
707Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.135 ?? 20 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP
January 2010 Rev 1
STW43NM60N STMICROELECTRONICS-STW43NM60N Datasheet
500Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.075 廓, 35 A MDmesh??II Power MOSFET TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com