công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STB24NM60N bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STB24NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.168, 17 A MDmesh II Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB24NM60N bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STB24NM60N Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB24NM60N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
Electrical characteristics
STB24NM60N
6/15
Doc ID 010008 Rev 1
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2.
Safe operating area
Figure 3.
Thermal impedance
Figure 4.
Output characteristics
Figure 5.
Transfer characteristics
Figure 6.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 7.
Static drain-source on resistance
Tj=150°C
Tc=25°C
Sinlge
pulse
ID
10
1
0.1
0.1
1
100
VDS(V)
10
(A)
10µs
100µs
1ms
10ms
Tj=150°C
Tc=25°C
Sinlge
pulse
AM07976v1
ID
20
10
0
0
10
VDS(V)
20
(A)
5
15
25
30
40
VGS = 7 V
VGS = 5 V
VGS = 6 V
VGS = 10 V
AM07977v1
ID
20
10
0
0
4
VGS(V)
8
(A)
2
6
10
30
VDS= 20 V
5
15
25
35
40
AM07978v2
VGS
6
4
2
0
0
10
Qg(nC)
(V)
40
8
20
30
10
VDD=480V
ID= 17A
50
12
300
200
100
0
400
500
VDS
VGS
AM07979v1
RDS(on)
0.164
0.162
0.160
0.158
0
10
ID(A)
(
Ω)
5
15
0.166
0.168
0.170
0.172
VGS=10V
0.174
0.176
AM08534v1


Số phần tương tự - STB24NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STB24NM60N ISC-STB24NM60N Datasheet
314Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STB24NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF24NM60N STMICROELECTRONICS-STF24NM60N Datasheet
996Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.168 廓, 17 A MDmesh??II Power MOSFET
STB24N60M2 STMICROELECTRONICS-STB24N60M2 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V, 0.168 typ., 18 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFET in D2PAK
STB22NM60N STMICROELECTRONICS-STB22NM60N Datasheet
994Kb / 23P
   N-channel 600 V, 0.2 廓, 16 A MDmesh??II Power MOSFET
STW55NM60N STMICROELECTRONICS-STW55NM60N Datasheet
329Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.047 ?? 51 A, MDmesh??II Power MOSFET TO-247
July 2008 Rev 4
STF24N60M2 STMICROELECTRONICS-STF24N60M2 Datasheet
1Mb / 14P
   N-channel 600 V, 0.168 typ., 18 A MDmesh II Plus low Qg Power MOSFET in TO-220FP and I2PAKFP packages
STFH24N60M2 STMICROELECTRONICS-STFH24N60M2 Datasheet
747Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.168 ??typ., 18 A MDmesh??M2 Power MOSFET in a TO-220FP wide creepage package
June 2016 Rev 2
STFI34NM60N STMICROELECTRONICS-STFI34NM60N Datasheet
851Kb / 1P
   N-channel 600 V, 0.092, 31.5 A MDmesh II Power MOSFET in a PAKFP package
STW56NM60N STMICROELECTRONICS-STW56NM60N Datasheet
415Kb / 11P
   N-channel 600 V, 0.05 廓, 45 A TO-247 MDmesh??II Power MOSFET
STF26NM60N-H STMICROELECTRONICS-STF26NM60N-H Datasheet
707Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.135 ?? 20 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP
January 2010 Rev 1
STW43NM60N STMICROELECTRONICS-STW43NM60N Datasheet
500Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.075 廓, 35 A MDmesh??II Power MOSFET TO-247
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com