công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF43A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện SMF43A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount ESD Protection Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

SMF43A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  SMF43A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SMF43A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SMF43A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
http://www.luguang.cn
mail:lge@luguang.cn
SMF5.0A-SMF220A
Surface Mount ESD Protection Diodes


Số phần tương tự - SMF43A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
SMF43A DIOTEC-SMF43A Datasheet
178Kb / 3P
   SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Vishay Siliconix
SMF43A VISHAY-SMF43A Datasheet
92Kb / 6P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.5, 22-Sep-10
logo
UN Semiconducctor INC
SMF43A UNSEMI-SMF43A Datasheet
3Mb / 7P
   3.3 To 190V 200W Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision March 1,2022
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMF43A LUGUANG-SMF43A Datasheet
1Mb / 3P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
SMF43A VISHAY-SMF43A Datasheet
108Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.6, 30-Nov-11
More results

Mô tả tương tự - SMF43A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMF100A LUGUANG-SMF100A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF110A LUGUANG-SMF110A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF170A LUGUANG-SMF170A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF130A LUGUANG-SMF130A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SMF5V0A BILIN-SMF5V0A Datasheet
119Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ESD PROTECTION DIODES
logo
Vishay Siliconix
SMF5V0A-M VISHAY-SMF5V0A-M_12 Datasheet
111Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 1.1, 30-Nov-11
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMF85A LUGUANG-SMF85A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF5V0A LUGUANG-SMF5V0A Datasheet
168Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
SMF90A LUGUANG-SMF90A Datasheet
404Kb / 3P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
logo
Vishay Siliconix
SMF22A-GS08 VISHAY-SMF22A-GS08 Datasheet
137Kb / 8P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 1.1, 17-Oct-13
SMF36A-GS08 VISHAY-SMF36A-GS08 Datasheet
108Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.6, 30-Nov-11
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com