công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HCPL0534 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện HCPL0534
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Transistor Optocouplers
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

HCPL0534 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

  HCPL0534 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HCPL0534 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HCPL0534 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HCPL0534 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HCPL0534 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HCPL0534 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HCPL0534 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HCPL0534 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HCPL0534 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
8
www.fairchildsemi.com
HCLP0XXX Rev. 1.0.3
Carrier Tape Specifications
Reflow Profile
4.0
± 0.10
Ø1.5 MIN
User Direction of Feed
2.0
± 0.05
1.75
± 0.10
5.5
± 0.05
12.0
± 0.3
8.0
± 0.10
0.30 MAX
8.3
± 0.10
3.50
± 0.20
0.1 MAX
6.40
± 0.20
5.20
± 0.20
Ø1.5
± 0.1/-0
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
°C
Time (s)
0
60
180
120
270
260
°C
>245
°C = 42 Sec
Time above
183
°C = 90 Sec
360
1.822
°C/Sec Ramp up rate
33 Sec


Số phần tương tự - HCPL0534

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL0534 FAIRCHILD-HCPL0534 Datasheet
545Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL0534 FAIRCHILD-HCPL0534 Datasheet
551Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL0534 FAIRCHILD-HCPL0534 Datasheet
551Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL0534 FAIRCHILD-HCPL0534 Datasheet
335Kb / 12P
   Single Channel HCPL0452 HCPL0453 HCPL0500 HCPL0501
HCPL0534 FAIRCHILD-HCPL0534 Datasheet
335Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - HCPL0534

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
6N135 FAIRCHILD-6N135_06 Datasheet
592Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL4502SD FAIRCHILD-HCPL4502SD Datasheet
325Kb / 12P
   High Speed Transistor Optocouplers
logo
List of Unclassifed Man...
MCL2503 ETC1-MCL2503 Datasheet
898Kb / 8P
   HIGH-SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
FOD050L FAIRCHILD-FOD050L Datasheet
689Kb / 13P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL4503M FAIRCHILD-HCPL4503M_08 Datasheet
292Kb / 10P
   High Speed Transistor Optocouplers
logo
QT Optoelectronics
6N135 QT-6N135 Datasheet
169Kb / 9P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
logo
Fairchild Semiconductor
HCPL0501R2V FAIRCHILD-HCPL0501R2V Datasheet
551Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL2503 FAIRCHILD-HCPL2503 Datasheet
200Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
HCPL0452 FAIRCHILD-HCPL0452 Datasheet
545Kb / 9P
   High Speed Transistor Optocouplers
HCPL4503M FAIRCHILD-HCPL4503M Datasheet
574Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
6N135 FAIRCHILD-6N135 Datasheet
606Kb / 12P
   HIGH SPEED TRANSISTOR OPTOCOUPLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com