công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD1N80TM bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD1N80TM
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD1N80TM bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD1N80TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD1N80TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Figure 12. Gate Charge Test Circuit & Waveform
Figure 13. Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Figure 14. Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
VDS
10%
90%
t
d(on)
t
r
t
on
t
off
t
d(off)
t
f
VDD
10V
VDS
RL
DUT
RG
VGS
VGS
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
Charge
VGS
10V
Qg
Qgs
Qgd
3mA
VGS
DUT
VDS
300nF
50KΩ
200nF
12V
Same Type
as DUT
EAS =L IAS2
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
L
I D
t
p
EAS =L IAS2
----
2
1
EAS =L IAS2
----
2
1
----
2
1
--------------------
BVDSS -VDD
BVDSS
VDD
VDS
BVDSS
t
p
VDD
IAS
VDS (t)
ID (t)
Time
10V
DUT
RG
LL
I D
I D
t
p
VGS
VGS
IG = const.
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD1N80 / FQU1N80 Rev. C2
www.fairchildsemi.com
5


Số phần tương tự - FQD1N80TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N80TF FAIRCHILD-FQD1N80TF Datasheet
760Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20
More results

Mô tả tương tự - FQD1N80TM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQPF6N80CT FAIRCHILD-FQPF6N80CT Datasheet
1,018Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5 廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQD1N60CTM FAIRCHILD-FQD1N60CTM Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
FQU1N60CTU FAIRCHILD-FQU1N60CTU Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
FQD5N15TM FAIRCHILD-FQD5N15TM Datasheet
846Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 150 V, 4.3 A, 800 m廓
FQA10N80C-F109 FAIRCHILD-FQA10N80C-F109 Datasheet
435Kb / 8P
   FQA10N80C_F109 N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 10 A, 1.1 廓
FQT5P10TF FAIRCHILD-FQT5P10TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -1.0 A, 1.05 廓
FQD1N80TF FAIRCHILD-FQD1N80TF Datasheet
760Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 800 V, 1.0 A, 20
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com