công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3N90ZG-TF1-T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 3N90ZG-TF1-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

3N90ZG-TF1-T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  3N90ZG-TF1-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 3N90ZG-TF1-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 3N90ZG-TF1-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 3N90ZG-TF1-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 3N90ZG-TF1-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 3N90ZG-TF1-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
3N90Z
Preliminary
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R502-913.a
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC=25°C, unless otherwise specified)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Drain-Source Voltage (VGS=0V)
VDSS
900
V
Drain-Gate Voltage (RG=20kΩ)
VDGR
900
V
Gate-Source Voltage
VGSS
±20
V
Gate-Source Breakdown Voltage (IGS=±1mA)
BVGSO
30(MIN)
V
Insulation Withstand Voltage (DC)
VISO
2500
V
Avalanche Current (Note 2)
IAR
3
A
Continuous Drain Current
ID
3
A
Pulsed Drain Current
IDM
10
A
Single Pulse Avalanche Energy (Note 3)
EAS
180
mJ
Peak Diode Recovery dv/dt (Note 4)
dv/dt
4.5
V/ns
Power Dissipation
PD
25
W
Junction Temperature
TJ
+150
°C
Storage Temperature
TSTG
-55 ~ +150
°C
Notes:1.
2.
3.
4.
Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
Pulse width limited by TJ(MAX)
starting TJ=25 °C, ID=IAR, VDD=50V
ISD≦3A, di/dt≦200A/μs, VDD≦BVDSS, TJ≦TJ(MAX).
THERMAL DATA
PARAMETER
SYMBOL
RATING
UNIT
Junction to Ambient
θJA
62.5
°C/W
Junction to Case
θJC
5
°C/W


Số phần tương tự - 3N90ZG-TF1-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N90 UTC-3N90 Datasheet
223Kb / 6P
   3 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
3N90 NJSEMI-3N90 Datasheet
148Kb / 1P
   NPN/PNP DUAL EMITTER CHOPPER BI-POLAR TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
3N90 ISC-3N90 Datasheet
68Kb / 2P
   Fast Switching
3N90-220 ISC-3N90-220 Datasheet
167Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
3N90-220F ISC-3N90-220F Datasheet
162Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - 3N90ZG-TF1-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N90 UTC-3N90 Datasheet
223Kb / 6P
   3 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
8N90 UTC-8N90 Datasheet
163Kb / 5P
   8 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
5N90 UTC-5N90 Datasheet
171Kb / 6P
   5 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
6N90 UTC-6N90 Datasheet
180Kb / 6P
   6.2 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
1N90 UTC-1N90 Datasheet
164Kb / 6P
   1 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
10N90 UTC-10N90 Datasheet
194Kb / 6P
   10 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
11N90 UTC-11N90 Datasheet
199Kb / 6P
   11 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
2N90 UTC-2N90 Datasheet
186Kb / 6P
   2 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
4N90 UTC-4N90_11 Datasheet
184Kb / 6P
   4 Amps, 900 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
4N90 UTC-4N90 Datasheet
165Kb / 6P
   4 Amps, 900 Volts N-CHANNEL MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com