công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF250 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện IRF250
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

IRF250 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  IRF250 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF250 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF250 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF250 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF250 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF250 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd IRF250 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
www.nellsemi.com
Page 3 of 7
Fig.1 Typical output characteristics,
T =25°C
C
Drain-Source voltage, V
(V)
DS
Gate-Source voltage, V
(V)
GS
Fig.4 Normalized On-Resistance vs. Temperature
Drain-Source voltage, V
(V)
DS
Fig.2 Typical output characteristics,
T =150°C
C
Fig.3 Typical transfer characteristics
■ TYPICAL CHARACTERISTICS
0
10
5
4
6
7
10
1
10
-60 -40 -20
0
20
40
60
80 100
2
10
0
10
1
10
8
9
0
10
1
10
-1
10
1
10
120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Junction temperature, T (°C)
j
SEMICONDUCTOR
RoHS
RoHS
Nell High Power Products
ORDERING INFORMATION SCHEME
MOSFET series
Current and Voltage rating, I & V
D
DS
30A / 200V
IRF
250
B
Package type
B = TO-3PB
N-Channel,IRF series
IRF250 Series
I = 30A
D
V
= 10V
GS
C = TO-247AB
4.5V
Note:
1.
2. T
20µs Pulse Test
= 25
°C
C
VGS
Top: 15V
8V
7V
6V
5.5V
5V
Bottorm: 4.5V
10V
150ºC
25ºC
Note:
1. V
= 50V
DS
2. 20µs Pulse Test
Note:
1.
2. T
20µs Pulse Test
= 50
°C
C
4.5V
VGS
Top: 15V
8V
7V
6V
5.5V
5V
Bottorm: 4.5V
10V
0
10
2
10
-1
10
1
10
0
10
2
10


Số phần tương tự - IRF250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF250 SAMSUNG-IRF250 Datasheet
215Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Seme LAB
IRF250 SEME-LAB-IRF250 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Intersil Corporation
IRF250 INTERSIL-IRF250 Datasheet
57Kb / 7P
   30A, 200V, 0.085 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
IRF250 ETC-IRF250 Datasheet
84Kb / 2P
   50W to 500W HIGH POWER WIRE WOUND RESISTORS FLAT SHAPED ALUMINUM HOUSED
logo
IXYS Corporation
IRF250 IXYS-IRF250 Datasheet
49Kb / 1P
   High Voltage Power MOSFET Die N-Channel Enhancement Mode High Ruggedness Series
More results

Mô tả tương tự - IRF250

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com