công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3N80 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện 3N80
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

3N80 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  3N80 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 8Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
SEMICONDUCTOR
Nell High Power Products
RoHS
RoHS
www.nellsemi.com
Page 5 of 8
Fig.11-1
for 3N80A
Transient Thermal Response Curve
Square wave pulse duration , t (sec.)
1
-5
10
1
10
0
10
-1
10
-2
10
-4
10
-3
10
-1
10
-2
10
0
10
Fig.10 Maximum drain current vs. case
temperature
1
0
2
3
4
25
50
75
100
150
125
Case temperature, T (°C)
C
3N80 Series
Notes:
1.R
(t)=1.25°C/W Max.
th(j-c)
2.Duty factor, D=t /t
1
2
3.T
-T =P
×R
(t)
JM
c
DM
th(j-c)
PDM
PDM
t1
t2
Single pulse
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Fig.11-2
for 3N80AF
Transient Thermal Response Curve
Square wave pulse duration , t (sec.)
1
-5
10
1
10
0
10
-1
10
-2
10
-4
10
-3
10
-1
10
-2
10
0
10
Single pulse
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Notes:
1.R
(t)=3.20°C/W Max.
th(j-c)
2.Duty factor, D=t /t
1
2
3.T
-T =P
×R
(t)
JM
c
DM
th(j-c)
PDM
PDM
t1
t2


Số phần tương tự - 3N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N80 UTC-3N80 Datasheet
200Kb / 6P
   2.5 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N80 UTC-3N80 Datasheet
210Kb / 6P
   3 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N80 UTC-3N80 Datasheet
222Kb / 6P
   3 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
3N80 ISC-3N80 Datasheet
49Kb / 2P
   Fast Switching
3N80-220 ISC-3N80-220 Datasheet
167Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - 3N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com