công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3N80 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện 3N80
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

3N80 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  3N80 Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 3N80 Datasheet HTML 8Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
SEMICONDUCTOR
Nell High Power Products
RoHS
RoHS
Fig.5 Capacitance vs. drain-source voltage
Fig.8 On-resistance vs. temperature
Junction temperature, T (°C)
J
Fig.7 Breakdown voltage variation
vs. temperature
Junction temperature, T (°C)
J
Fig.6 Gate charge vs. gate-source voltage
Fig.9-2 Maximum safe operating area
for 3N80AF
Drain-Source voltage, V
(V)
DS
200
1000
10
5
0
10
Total gate charge, Q (nC)
G
1
1.2
1.1
0.9
0.8
-75 -50
0
-25
100
75
0.0
1.5
1
0.5
-75 -50
0
www.nellsemi.com
Page 4 of 8
25
50
75
-25
2
2.5
3
175
Drain-source voltage, V
(V)
DS
800
600
400
0
0
10
1
10
-1
10
-2
10
0
10
1
10
2
10
0
10
3
10
1
10
Fig.9-1 Maximum safe operating area
for 3N80A
Drain-source voltage, V
(V)
DS
2
10
3
10
1
10
2
10
-1
10
-2
10
1
10
0
*Notes:
1.V
=0V
GS
2.I =250µA
D
25
50
150
125
125
100
150 175
0
10
3N80 Series
5
25
15
20
30
Notes:
1.V
=0V
GS
2.f=1MHz
CISS
CRSS
COSS
C
=C
+C
(C
=shorted)
ISS
GS
GD
DS
C
=C
+C
OSS
DS
GD
*Note:I =3.0A
D
V
= 640V
DS
V
= 400V
DS
V
= 160V
DS
*Notes:
1.V
=10V
GS
2.I =1.5A
D
*Notes:
1.T =25°C
C
2.T =150°C
J
3.Single pulse
100µs
10µs
DC
10ms
1ms
Operation in This Area is Limited by RDS(on)
*Notes:
1.T =25°C
C
2.T =150°C
J
3.Single pulse
DC
10ms
100µs
1ms
C
=C
RSS
GD
Operation in This Area is Limited by RDS(on)


Số phần tương tự - 3N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N80 UTC-3N80 Datasheet
200Kb / 6P
   2.5 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N80 UTC-3N80 Datasheet
210Kb / 6P
   3 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
3N80 UTC-3N80 Datasheet
222Kb / 6P
   3 Amps, 800 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
3N80 ISC-3N80 Datasheet
49Kb / 2P
   Fast Switching
3N80-220 ISC-3N80-220 Datasheet
167Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - 3N80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com