công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMDA24C-7 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

tên linh kiện SMDA24C-7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.

SMDA24C-7 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

  SMDA24C-7 Datasheet HTML 1Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMDA24C-7 Datasheet HTML 2Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMDA24C-7 Datasheet HTML 3Page - Socay Electornics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
Revision January 06, 2014
2 / 3
@ SOCAY Electronics Co., Ltd. 2014
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.socay.com for current information.
SMDAXXC-7 Series
SOCAY Electronics Co., Ltd.
www.socay.com
VC
Part Number
Device
Marking
VRWM
(V)
(Max.)
VB
(V)
(Min.)
IT
(mA)
VC
@5A
(Max.)
(Max.)
(@A)
IR
(
μA)
(Max.)
C
(pF)
(Typ.)
SMDA05C-7
SMDA
05C-7
5
6
1
9.8
19
30
20
350
SMDA12C-7
SMDA
12C-7
12
13.3
1
19
29.2
20
1
120
SMDA15C-7
SMDA
15C-7
15
16.7
1
24
31.1
18
1
75
SMDA24C-7
SMDA
24C-7
24
26.7
1
43
45
13
1
50
Fig1.
8/20
μs Pulse Waveform
Fig2. ESD Pulse Waveform (according to IEC 61000-4-2)
Fig3.
Non - Repetitive Peak Pulse Power vs. Pulse Time
Electrical Characteristics (@ 25℃ Unless Otherwise Specified )
Characteristic Curves
0
5
10
15
20
25
30
120
tr
100
80
60
40
20
0
Peak Value IPP
td=t IPP/2
TEST
WAVEFORM
PARAMETERS
tr=8μs
td=20μs
t - Time (
μs)
60ns
10%
30ns
tr = 0.7~1ns
Time (ns)
90%
100%
Pulse Duration - tp (
μs)
10
0.01
0.1
0.1
1
10
100
1000
1


Số phần tương tự - SMDA24C-7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SMDA24C-7 SEMTECH-SMDA24C-7 Datasheet
165Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Seven Lines????
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA24C-7 MCC-SMDA24C-7 Datasheet
131Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Microsemi Corporation
SMDA24C-7 MICROSEMI-SMDA24C-7 Datasheet
94Kb / 2P
   TVSarray Series
logo
Semtech Corporation
SMDA24C-7 SEMTECH-SMDA24C-7 Datasheet
176Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Seven Lines
logo
Socay Electornics Co., ...
SMDA24C-7 SOCAY-SMDA24C-7 Datasheet
198Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
More results

Mô tả tương tự - SMDA24C-7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
SR05-4A SOCAY-SR05-4A Datasheet
323Kb / 7P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
SLVU2.8 SOCAY-SLVU2.8 Datasheet
143Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
ESD24V08S-6L SOCAY-ESD24V08S-6L Datasheet
181Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
ESD15V08S-4L SOCAY-ESD15V08S-4L Datasheet
263Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
ESD05V25T-4C SOCAY-ESD05V25T-4C Datasheet
157Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
ESD05V14T-2C SOCAY-ESD05V14T-2C Datasheet
250Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
ESD05V08S-6L SOCAY-ESD05V08S-6L Datasheet
176Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
ESD03V23T-2LA SOCAY-ESD03V23T-2LA Datasheet
234Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
ESD03V23T-1A SOCAY-ESD03V23T-1A Datasheet
151Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
ESD03V23T-LA SOCAY-ESD03V23T-LA Datasheet
230Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com