công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N3890 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Digitron Semiconductors

tên linh kiện 1N3890
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST RECOVERY RECTIIFER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
Trang chủ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

1N3890 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Digitron Semiconductors

  1N3890 Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 1N3890 Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
1N3879-1N3883
FAST RECOVERY RECTIIFER
sales@digitroncorp.com
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20121127


Số phần tương tự - 1N3890

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N3890 MICROSEMI-1N3890 Datasheet
288Kb / 3P
   SILICON 1 WATT ZENER DIODES
1N3890 MICROSEMI-1N3890 Datasheet
528Kb / 7P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
1N3890 MICROSEMI-1N3890 Datasheet
111Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
1N3890 GENESIC-1N3890 Datasheet
706Kb / 3P
   Silicon Fast Recovery Diode
logo
International Rectifier
1N3890 IRF-1N3890 Datasheet
315Kb / 8P
   6A, 12A AND 16A FAST RECOVERY RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - 1N3890

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Digitron Semiconductors
1N3899 DIGITRON-1N3899 Datasheet
118Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIIFER
1N3879 DIGITRON-1N3879 Datasheet
110Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIIFER
logo
Powersem GmbH
PSEI2X30-0406 POWERSEM-PSEI2X30-0406 Datasheet
152Kb / 2P
   Fast Recovery Fast Recovery
PSEI2X61-10 POWERSEM-PSEI2X61-10 Datasheet
137Kb / 2P
   Fast Recovery Fast Recovery
logo
EIC discrete Semiconduc...
FR201 EIC-FR201_05 Datasheet
55Kb / 2P
   FAST RECOVERY
FR301 EIC-FR301_05 Datasheet
54Kb / 2P
   FAST RECOVERY
FR501 EIC-FR501_05 Datasheet
56Kb / 2P
   FAST RECOVERY
logo
Yea Shin Technology Co....
FG1001FCT YEASHIN-FG1001FCT Datasheet
435Kb / 3P
   FAST RECOVERY
FG2001FCT YEASHIN-FG2001FCT Datasheet
648Kb / 3P
   FAST RECOVERY
FG1207FCT YEASHIN-FG1207FCT Datasheet
438Kb / 3P
   FAST RECOVERY
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com