công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4007 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Digitron Semiconductors

tên linh kiện 1N4007
Giải thích chi tiết về linh kiện  STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
Trang chủ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

1N4007 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Digitron Semiconductors

  1N4007 Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 1N4007 Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors 1N4007 Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
1N4001 – 1N4007
STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
MAXIMUM RATINGS
Characteristic
Value
Unit
Maximum recurrent peak reverse voltage
1N4001
1N4002
1N4003
1N4004
1N4005
1N4006
1N4007
50
100
200
400
600
800
1000
Volts
Maximum RMS voltage
1N4001
1N4002
1N4003
1N4004
1N4005
1N4006
1N4007
35
70
140
280
420
560
700
Volts
Maximum DC blocking voltage
1N4001
1N4002
1N4003
1N4004
1N4005
1N4006
1N4007
50
100
200
400
600
800
1000
Volts
Operating & Storage Temperature
-55 to +150
°C
Maximum thermal resistance, junction to lead :
20
°C/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Average
forward
current
Peak forward
surge current
Maximum
instantaneous
forward voltage
Maximum DC reverse
current at rated DC
blocking voltage
Typical junction
capacitance
IF(AV)
IFSM
VF
IR
CJ
TA = 75°C
8.3ms half sine
IFM = 1.0A,
TJ = 25°C(1)
TJ = 25°C
TJ = 125°C
Measured at 1MHz,
VR = 4.0V
Part
number
Amps
Amps
Volts
µA
µA
pF
1N4001
1.0
30
1.1
5.0
50
15
1N4002
1.0
30
1.1
5.0
50
15
1N4003
1.0
30
1.1
5.0
50
15
1N4004
1.0
30
1.1
5.0
50
15
1N4005
1.0
30
1.1
5.0
50
15
1N4006
1.0
30
1.1
5.0
50
15
1N4007
1.0
30
1.1
5.0
50
15
Note 1: Pulse test: Pulse width 300µsec, duty cycle 2%.
sales@digitroncorp.com
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20121217


Số phần tương tự - 1N4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
1N4007 WILLAS-1N4007 Datasheet
357Kb / 3P
   1.0A AXIAL SILICON RECTIFIERS-50V-1000V DO-41 PACKAGE
logo
Pan Jit International I...
1N4007 PANJIT-1N4007 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4007 EIC-1N4007 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
logo
Pan Jit International I...
1N4007 PANJIT-1N4007 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Guangdong Kexin Industr...
1N4007 KEXIN-1N4007 Datasheet
553Kb / 2P
   Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Digitron Semiconductors
A14A DIGITRON-A14A Datasheet
106Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
GL341A PACELEADER-GL341A Datasheet
383Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
logo
Bruckewell Technology L...
1N4001S-7S BWTECH-1N4001S-7S Datasheet
395Kb / 4P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
logo
Continental Device Indi...
1N4001 CDIL-1N4001 Datasheet
303Kb / 3P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
logo
Digitron Semiconductors
1N3208 DIGITRON-1N3208 Datasheet
136Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
BY448 DIGITRON-BY448 Datasheet
100Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
UT2005 DIGITRON-UT2005 Datasheet
157Kb / 3P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
1N3670A DIGITRON-1N3670A Datasheet
162Kb / 3P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
1N3611 DIGITRON-1N3611 Datasheet
548Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3288A NJSEMI-1N3288A Datasheet
61Kb / 1P
   Rectifiers Standard Recovery
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com