công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB9050N3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BTB9050N3
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB9050N3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB9050N3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB9050N3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB9050N3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB9050N3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTB9050N3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. BTB9050N3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. BTB9050N3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C619N3
Issued Date : 2012.08.21
Revised Date :
Page No. : 1/7
BTB9050N3
CYStek Product Specification
High Voltage PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB9050N3
Description
• High breakdown voltage. (BVCEO=-500V)
• Low saturation voltage, typical VCE(sat) =-0.13V at Ic/IB =-20mA/-2mA.
• Complementary to BTNA45N3
• Pb-free package
Symbol
Outline
Absolute Maximum Ratings (Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Collector-Base Voltage
VCBO
-500
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
-500
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
-7
V
Collector Current
IC
-150
mA
Power Dissipation
PD
300 (Note)
mW
Thermal Resistance, Junction-to-Ambient
Rth,ja
417 (Note )
°C/W
Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature
Tstg
-55~+150
°C
Note : Device mounted on a FR-4 board with minimum pad size.
BTB9050N3
SOT-23
C
E
B
B:Base C:Collector
E:Emitter


Số phần tương tự - BTB9050N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB9435J3 CYSTEKEC-BTB9435J3 Datasheet
362Kb / 8P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB9435L3 CYSTEKEC-BTB9435L3 Datasheet
266Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BTB9050N3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTPA94A3 CYSTEKEC-BTPA94A3 Datasheet
156Kb / 4P
   High Voltage PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP6520A3 CYSTEKEC-BTP6520A3 Datasheet
154Kb / 4P
   High Voltage PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1659 KEC-KTA1659 Datasheet
128Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH VOLTAGE)
KTA968A KEC-KTA968A Datasheet
120Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH VOLTAGE)
logo
Cystech Electonics Corp...
BTP9050N3 CYSTEKEC-BTP9050N3 Datasheet
281Kb / 7P
   High Voltage PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP6520N3 CYSTEKEC-BTP6520N3 Datasheet
151Kb / 4P
   High Voltage PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1727J3 CYSTEKEC-BTA1727J3 Datasheet
433Kb / 7P
   High Voltage PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1727M3 CYSTEKEC-BTA1727M3 Datasheet
432Kb / 8P
   High Voltage PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1023 KEC-KTA1023 Datasheet
334Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH VOLTAGE)
KTA1700 KEC-KTA1700 Datasheet
128Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (HIGH VOLTAGE)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com