công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB5213L3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BTB5213L3
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB5213L3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB5213L3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB5213L3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB5213L3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB5213L3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTB5213L3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. BTB5213L3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. BTB5213L3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C824L3
Issued Date : 2007.03.29
Revised Date : 2010.09.06
Page No. : 3/7
BTB5213L3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics
Current Gain vs Collector Current
10
100
1000
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
VCE=2V
VCE=5V
Saturation Voltage vs Collector Current
10
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
IC=10IB
VCESAT
IC=20IB
Saturation Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
VBESAT@IC=10IB
On Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
VBEON@VCE=2V
Typical Cutoff Current Characteristics
10
100
1000
020
40
60
80
100
Transition Frequency vs Collector Current
10
100
1000
1
10
100
1000
Collector Current---IC(mA)
Collector Base Voltage-- VCB(V)
Tj=150°C


Số phần tương tự - BTB5213L3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB5240N3 CYSTEKEC-BTB5240N3 Datasheet
290Kb / 8P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BTB5213L3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1042D KEC-KTA1042D Datasheet
395Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
KTA1276 KEC-KTA1276 Datasheet
121Kb / 1P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1198M3 CYSTEKEC-BTB1198M3 Datasheet
297Kb / 6P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP1207A3 CYSTEKEC-BTP1207A3 Datasheet
301Kb / 6P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP2907AN3 CYSTEKEC-BTP2907AN3 Datasheet
168Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA733A3 CYSTEKEC-BTA733A3 Datasheet
177Kb / 5P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1579S3 CYSTEKEC-BTA1579S3 Datasheet
165Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP3906N3 CYSTEKEC-BTP3906N3 Datasheet
181Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA9012A3 CYSTEKEC-BTA9012A3 Datasheet
326Kb / 8P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP5401A3 CYSTEKEC-BTP5401A3 Datasheet
154Kb / 4P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
BCP53L3 CYSTEKEC-BCP53L3 Datasheet
265Kb / 7P
   General Purpose PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com