công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB1424FP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BTB1424FP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB1424FP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB1424FP Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB1424FP Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB1424FP Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB1424FP Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTB1424FP Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. BTB1424FP Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C817FP
Issued Date : 2011.01.13
Revised Date : 2011.09.14
Page No. : 4/6
BTB1424FP
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Saturation Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
VBESAT
IC=100IB
IC=50IB
Capacitance vs Reverse-biased Voltage
10
100
1000
0.1
1
10
100
Reverse-biased Voltage---VR(V)
Cib
Cob
Onn Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
VBEON @ VCE=5V
Power Derating Curve
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
50
100
150
200
Ambient Temperature---TA(℃)
Power Derating Curve
0
5
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
Case Temperature---TC(℃)


Số phần tương tự - BTB1424FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1424A3 CYSTEKEC-BTB1424A3 Datasheet
161Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AD3 CYSTEKEC-BTB1424AD3 Datasheet
170Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AD3 CYSTEKEC-BTB1424AD3 Datasheet
177Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AD3 CYSTEKEC-BTB1424AD3_06 Datasheet
177Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AM3 CYSTEKEC-BTB1424AM3 Datasheet
175Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BTB1424FP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1424AM3 CYSTEKEC-BTB1424AM3 Datasheet
175Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB5240N3 CYSTEKEC-BTB5240N3 Datasheet
290Kb / 8P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AD3 CYSTEKEC-BTB1424AD3_06 Datasheet
177Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424N3 CYSTEKEC-BTB1424N3_06 Datasheet
231Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1300A3 CYSTEKEC-BTA1300A3 Datasheet
156Kb / 4P
   Low VCE(SAT) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AM3 CYSTEKEC-BTB772AM3 Datasheet
188Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424LN3 CYSTEKEC-BTB1424LN3 Datasheet
162Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1386N3 CYSTEKEC-BTB1386N3 Datasheet
165Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424N3 CYSTEKEC-BTB1424N3 Datasheet
253Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1426A3 CYSTEKEC-BTB1426A3 Datasheet
154Kb / 4P
   Low VCE(SAT) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTP2907SL3 CYSTEKEC-BTP2907SL3 Datasheet
264Kb / 7P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com