công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2383L-T92-B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 2SC2383L-T92-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  COLOR TV AUDIO OUTPUT & COLOR TV VERTICAL OUTPUT
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

2SC2383L-T92-B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  2SC2383L-T92-B Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 2SC2383L-T92-B Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 2SC2383L-T92-B Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2SC2383
Preliminary
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 3
www.unisonic.com.tw
QW-R201-086.a
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T
A=25°C, unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Collector-Base Voltage
VCBO
160
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
160
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
6
V
Collector Current
IC
1
A
Base Current
IB
0.5
A
Collector Power Dissipation
Pc
900
mW
Junction Temperature
TJ
+150
°C
Storage Temperature
TSTG
-55 ~150
°C
Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
A=25°C, unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP MAX UNIT
Collector Cut-Off Current
ICBO
VCE=150V, IE=0
1
µA
Emitter Cut-Off Current
IEBO
VEB=6V, IC=0
1
µA
Collector-Emitter Breakdown Voltage
BVCEO
IC=10mA, IB=0
160
V
DC Current Gain
hFE
VCE=5V, IC=200mA
60
320
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat)
IC=500mA, IB=50mA
1.5
V
Base-Emitter On Voltage
VBE(on)
VCE=5V, IC=5mA
0.45
0.75
V
Current Gain Bandwidth Product
fT
VCE=5V, IC=200mA
20
100
MHz
Output Capacitance
Cob
VCB=10V, IE =0, f=1MHz
20
pF
hFE CLASSIFICATION
CIASSIFICATION
R
O
Y
hFE
60~120
100-200
160-320


Số phần tương tự - 2SC2383L-T92-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
2SC2383L-T92-B UTC-2SC2383L-T92-B Datasheet
65Kb / 3P
   COLOR TV AUDIO OUTPUT COLOR TV VERTICAL OUTPUT
More results

Mô tả tương tự - 2SC2383L-T92-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
2SC2383 UTC-2SC2383_15 Datasheet
65Kb / 3P
   COLOR TV AUDIO OUTPUT COLOR TV VERTICAL OUTPUT
logo
Fairchild Semiconductor
KSC2383 FAIRCHILD-KSC2383 Datasheet
52Kb / 5P
   Color TV Audio Output & Color TV Vertical
KSA1013 FAIRCHILD-KSA1013 Datasheet
55Kb / 5P
   Color TV Audio Output Color TV Vertical Deflection Output
FJC2383 FAIRCHILD-FJC2383 Datasheet
437Kb / 6P
   Color TV Audio Output & Color TV Vertical Deflection Output
KSA1013YBU FAIRCHILD-KSA1013YBU Datasheet
60Kb / 5P
   Color TV Audio Output Color TV Vertical Deflection Output
FJC2383YTF FAIRCHILD-FJC2383YTF Datasheet
442Kb / 6P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor Color TV Audio Output & Color TV Vertical Deflection Output
logo
Samsung semiconductor
KSC2383 SAMSUNG-KSC2383 Datasheet
104Kb / 3P
   NPN (COLOR TV AUDIO OUTPUT, VERTICAL DEFLECFION OUTPUT)
KSA1013 SAMSUNG-KSA1013 Datasheet
102Kb / 3P
   PNP (COLOR TV AUDIO OUTPUT)
logo
List of Unclassifed Man...
2SD402 ETC-2SD402 Datasheet
42Kb / 1P
   Color TV Vertical Deflection Output
2SD1587 ETC-2SD1587 Datasheet
30Kb / 1P
   Color TV Vertical Deflection Output
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com