công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4773 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Digitron Semiconductors

tên linh kiện 1N4773
Giải thích chi tiết về linh kiện  9.1V TEMPERATURE COMPENSATED ZENER DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
Trang chủ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

1N4773 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Digitron Semiconductors

  1N4773 Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 1N4773 Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors 1N4773 Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
1N4765(A)-1N4774(A)
9.1V TEMPERATURE COMPENSATED ZENER DIODE
sales@digitroncorp.com
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20121112


Số phần tương tự - 1N4773

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4773 CDI-DIODE-1N4773 Datasheet
112Kb / 2P
   9.1 VOLT NOMINAL ZENER VOLTAGE 5%
logo
Microsemi Corporation
1N4773 MICROSEMI-1N4773 Datasheet
49Kb / 2P
   9.1 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4773 NJSEMI-1N4773 Datasheet
118Kb / 1P
   9.1 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4773A CDI-DIODE-1N4773A Datasheet
112Kb / 2P
   9.1 VOLT NOMINAL ZENER VOLTAGE 5%
logo
Microsemi Corporation
1N4773A MICROSEMI-1N4773A Datasheet
49Kb / 2P
   9.1 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N4773

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
1SZ57 TOSHIBA-1SZ57 Datasheet
60Kb / 2P
   TEMPERATURE COMPENSATED ZENER DIODE
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4611 NJSEMI-1N4611 Datasheet
62Kb / 1P
   TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODE
logo
Digitron Semiconductors
1N821 DIGITRON-1N821 Datasheet
124Kb / 2P
   TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODE
1N4896 DIGITRON-1N4896 Datasheet
296Kb / 4P
   12.8V TEMPERATURE COMPENSATED ZENER DIODE
logo
Central Semiconductor C...
CMKTC825A CENTRAL-CMKTC825A_15 Datasheet
528Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TEMPERATURE COMPENSATED SILICON ZENER DIODE
CMKTC825A CENTRAL-CMKTC825A_10 Datasheet
528Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TEMPERATURE COMPENSATED SILICON ZENER DIODE
CMXTC935A CENTRAL-CMXTC935A_15 Datasheet
524Kb / 2P
   SURFACE MOUNT TEMPERATURE COMPENSATED SILICON ZENER DIODE
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N3154 NJSEMI-1N3154 Datasheet
86Kb / 1P
   temperature compensated zener diodes
logo
Compensated Deuices Inc...
CDLL821 CDI-DIODE-CDLL821 Datasheet
41Kb / 2P
   TEMPERATURE COMPENSATED ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N821UR-1 MICROSEMI-1N821UR-1 Datasheet
356Kb / 2P
   TEMPERATURE COMPENSATED ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com