công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5359B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Digitron Semiconductors

tên linh kiện 1N5359B
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 WATT ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
Trang chủ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

1N5359B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Digitron Semiconductors

  1N5359B Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 1N5359B Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors 1N5359B Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
1N5333B-1N5388B
5 WATT ZENER DIODES
MAXIMUM RATINGS
Rating
Value
Operating Temperature
-65 to +150°C
Storage Temperature
-65 to +150°C
DC Power Dissipation
5 Watts
Power Derating
40mW/°C over 75°C
Forward Voltage @ 1.0 amp
1.2 Volts max
Steady state power
TL ≤ 25°C 3/8” from body
TA = 25°C
5 W
1.47W
Thermal resistance
25°C/W
Solder temperature
260°C for 10 seconds maximum
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Type
Nominal
Zener
Voltage
VZ @ IZT
Volts
Zener
Test
Current
IZT
mA
Maximum
Zener
Impedance
ZZT @ IZT
Ohms
A,B,C
Maximum
Knee
Impedance
ZZK @ 1.0
mA
Ohms
Maximum
Reverse
Leakage
Current
IR @ VR
µA
Maximum
Reverse
Leakage
Current
Non & A
Suffix
Volts VR
Maximum
Reverse
Leakage
Current
B,C,D
Suffix
Volts VR
Maximum
Regulation
Voltage
rVZ
Volts
B,C,D
Maximum
Zener
Current
IZM
mA
Maximum
Surge
Current
IZSM
mA
1N5333B
3.3
380
3.0
400
300
1.0
1.0
0.85
1400
20.0
1N5334B
3.6
350
2.5
500
150
1.0
1.0
0.80
1320
18.7
1N5335B
3.9
320
2.0
500
50
1.0
1.0
0.54
1220
17.6
1N5336B
4.3
290
2.0
500
10
1.0
1.0
0.49
1100
16.4
1N5337B
4.7
260
2.0
450
5.0
1.0
1.0
0.44
1010
15.3
1N5338B
5.1
240
1.5
400
1.0
1.0
1.0
0.39
930
14.4
1N5339B
5.6
220
1.0
400
1.0
2.0
2.0
0.25
865
13.4
1N5340B
6.0
200
1.0
300
1.0
3.0
3.0
0.19
790
12.7
1N5341B
6.2
200
1.0
200
1.0
3.0
3.0
0.10
765
12.4
1N5342B
6.8
175
1.0
200
10
4.9
5.2
0.15
700
11.5
1N5343B
7.5
175
1.5
200
10
5.4
5.7
0.15
630
10.7
1N5344B
8.2
150
1.5
200
10
5.9
6.2
0.20
580
10.0
1N5345B
8.7
150
2.0
200
10
6.3
6.6
0.20
545
9.5
1N5346B
9.1
150
2.0
150
7.5
6.6
6.9
0.22
520
9.2
1N5347B
10
125
2.0
125
5.0
7.2
7.6
0.22
475
8.6
1N5348B
11
125
2.5
125
5.0
8.0
8.4
0.25
430
8.0
1N5349B
12
100
2.5
125
2.0
8.6
9.1
0.25
395
7.5
1N5350B
13
100
2.5
100
1.0
9.4
9.9
0.25
365
7.0
1N5351B
14
100
2.5
75
1.0
10.1
10.6
0.25
340
6.7
1N5352B
15
75
2.5
75
1.0
10.8
11.5
0.25
315
6.3
1N5353B
16
75
2.5
75
1.0
11.5
12.2
0.30
295
6.0
1N5354B
17
70
2.5
75
0.5
12.2
12.9
0.35
280
5.8
1N5355B
18
70
2.5
75
0.5
13.0
13.7
0.40
264
5.5
1N5356B
19
70
3.0
75
0.5
13.7
14.4
0.40
250
5.3
1N5357B
20
65
3.0
75
0.5
14.4
15.2
0.40
237
5.1
1N5358B
22
50
3.5
75
0.5
15.8
16.7
0.45
216
4.7
1N5359B
24
50
3.5
100
0.5
17.3
18.2
0.55
198
4.4
1N5360B
25
50
4.0
110
0.5
18.0
19.0
0.55
190
4.3
1N5361B
27
50
5.0
120
0.5
19.4
20.6
0.60
176
4.1
1N5362B
28
50
6.0
130
0.5
20.1
21.2
0.60
170
3.9
1N5363B
30
40
8.0
140
0.5
21.6
22.8
0.60
158
3.7
sales@digitroncorp.com
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20121010


Số phần tương tự - 1N5359B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5359B MCC-1N5359B Datasheet
333Kb / 6P
   5 Watt Zener Diode 5.1 to 51 Volts Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
logo
Motorola, Inc
1N5359B MOTOROLA-1N5359B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
ON Semiconductor
1N5359B ONSEMI-1N5359B Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
logo
Semikron International
1N5359B SEMIKRON-1N5359B Datasheet
51Kb / 2P
   Zener silicon diodes
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N5359B EIC-1N5359B Datasheet
59Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5359B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Components Intern...
1N5333 FCI-1N5333 Datasheet
100Kb / 3P
   5 Watt ZENER DIODES
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6632US CDI-DIODE-1N6632US Datasheet
59Kb / 2P
   5 WATT ZENER DIODES
1N6632 CDI-DIODE-1N6632 Datasheet
27Kb / 2P
   5 WATT ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6632 MICROSEMI-1N6632 Datasheet
41Kb / 2P
   5 WATT ZENER DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N4954 DIGITRON-1N4954 Datasheet
200Kb / 3P
   5 WATT GLASS ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
JAN1N4958 MICROSEMI-JAN1N4958 Datasheet
95Kb / 2P
   5 WATT GLASS ZENER DIODES
1N4954 MICROSEMI-1N4954 Datasheet
83Kb / 4P
   5 WATT GLASS ZENER DIODES
1N5342D MICROSEMI-1N5342D Datasheet
157Kb / 3P
   Silicon 5 Watt Zener Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N5968 DIGITRON-1N5968 Datasheet
132Kb / 2P
   5 WATT GLASS ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
JANTX1N4965 MICROSEMI-JANTX1N4965 Datasheet
95Kb / 2P
   5 WATT GLASS ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com